| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM6321 Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM6321 Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 29 page ![]() List of figures STM6321/6322STM6821/6822/6823/6824/6825 4/29 List of figures Figure 1. Logic diagram (STM6821/6822/6823) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Figure 2. Logic diagram (STM6321/6322/6824/6825) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Figure 3. STM6822/6823 SOT23-5 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Figure 4. STM6821 SOT23-5 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Figure 5. STM6322/6825 SOT23-5 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Figure 6. STM6321/6824 SOT23-5 connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Figure 7. Block diagram (STM6821/6822/6823) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Figure 8. Block diagram (STM6321/6824) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Figure 9. Block diagram (STM6322/6825) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Figure 10. Hardware hookup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Figure 11. STM6321/6322/6822 open drain RST output with multiple supplies . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Figure 12. Ensuring RST valid to VCC = 0, (active-low push-pull outputs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Figure 13. Ensuring RST valid to VCC = 0, (active-high, push-pull outputs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Figure 14. Interfacing to microprocessors with bidirectional reset I/O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Figure 15. VCC-to-reset output delay vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Figure 16. Supply current vs. temperature. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Figure 17. MR-to-reset output delay vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Figure 18. Normalized power-up trec vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Figure 19. Normalized reset threshold voltage vs. temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Figure 20. Normalized power-up watchdog timeout period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Figure 21. Voltage output low vs. ISINK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 22. Voltage output high vs. ISOURCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 23. Maximum transient duration vs. reset threshold overdrive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Figure 24. AC testing input/output waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Figure 25. MR timing waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Figure 26. Watchdog timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Figure 27. SOT23-5 – 5-lead small outline transistor package mechanical drawing . . . . . . . . . . . . . . 24 Figure 28. Carrier tape for SOT23-5 package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 |