| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AD976BN Fiches technique(PDF) 16 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD976BN Fiches technique(HTML) 16 Page - Analog Devices |
|
16 / 16 page ![]() –16– AD976/AD976A REV. C 28-Lead 300 mil Plastic DIP (N-28B) 28 1 14 15 PIN 1 1.425 (36.195) 1.385 (35.179) 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) 0.015 (0.381) MIN 0.210 (5.33) MAX 0.150 (3.81) 0.115 (2.92) SEATING PLANE 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.014 (0.356) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 28-Lead SOIC (R-28) SEATING PLANE 0.0118 (0.30) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.1043 (2.65) 0.0926 (2.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0125 (0.32) 0.0091 (0.23) 0.0500 (1.27) 0.0157 (0.40) 8 ° 0 ° 0.0291 (0.74) 0.0098 (0.25) x 45 ° 0.7125 (18.10) 0.6969 (17.70) PIN 1 28 15 14 1 28-Lead SSOP (RS-28) 28 15 14 1 0.407 (10.34) 0.397 (10.08) PIN 1 SEATING PLANE 0.008 (0.203) 0.002 (0.050) 0.07 (1.79) 0.066 (1.67) 0.0256 (0.65) BSC 0.078 (1.98) 0.068 (1.73) 0.015 (0.38) 0.010 (0.25) 0.009 (0.229) 0.005 (0.127) 0.03 (0.762) 0.022 (0.558) 8 ° 0 ° OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). |