| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
166F6 Fiches technique(PDF) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
166F6 Fiches technique(HTML) 2 Page - Hammond Manufacturing Ltd. |
|
2 / 2 page ![]() Part No. VA Primary Secondary (R.M.S.) Dim Ref. VAC Amps 166J8 8.5 115 V 60 Hz. 8.5 C.T. 1 C6H 166L8 17 115 V 60 Hz. 8.5 C.T. 2 C8H 166M8 25.5 115 V 60 Hz. 8.5 C.T. 3 C9H 166N8 34 115 V 60 Hz. 8.5 C.T. 4 C10H 166G9 4.5 115 V 60 Hz. 9 C.T. 0.5 C4H 166F10 3 115 V 60 Hz. 10 C.T. 0.3 C3H 166G10 5 115 V 60 Hz. 10 C.T. 0.5 C5H 166J10 10 115 V 60 Hz. 10 C.T. 1 C7H 166L10 20 115 V 60 Hz. 10 C.T. 2 C9H 166M10 30 115 V 60 Hz. 10 C.T. 3 C10H 166N10 40 115 V 60 Hz. 10 C.T. 4 C12H 166P10 50 115 V 60 Hz. 10 C.T. 5 C13H 166R10 80 115 V 60 Hz. 10 C.T. 8 C15H 166S10 100 115 V 60 Hz. 10 C.T. 10 C16H 166P11 55 115 V 60 Hz. 11 C.T. 5 C13H 166S11 110 115 V 60 Hz. 11 C.T. 10 C16H 166C12 0.63 115 V 60 Hz. 6.3/12.6 C.T. .1/.05 C2H 166E12 1.8 115 V 60 Hz. 12 C.T. 0.15 C3H 166F12B 3.6 115 V 60 Hz. 12 C.T. 0.3 C4H 166F12C 4.2 115 V 60 Hz. 12 C.T. 0.35 C4H 166GD12 8.4 117 V 50/60 Hz. 12 0.7 C7H 166JA12 12 115 V 60 Hz 12 C.T. 1 C7H 166K12 14.4 115 V 60 Hz. 12 C.T. 1.2 C8H 166JB12 14.4 117 V 50/60 Hz. 12 C.T. 1.2 C9H 166LA12 24 115 V 60 Hz. 12 C.T. 2 C9H 166N12B 48 117 V 50/60 Hz. 12 C.T. 4 C12H 166F12 3.78 115 V 60 Hz. 12.6 C.T. 0.3 C4H 166G12 6.3 115 V 60 Hz. 12.6 C.T. 0.5 C6H 166J12 12.6 115 V 60 Hz. 12.6 C.T. 1 C7H 166K12B 18.9 117 V 50/60 Hz. 12.6 C.T. 1.5 C10H 166L12B 25.2 117 V 50/60 Hz. 12.6 C.T. 2 C10H 166L12 31.5 115 V 60 Hz. 12.6 C.T. 2.5 C10H 166M12 37.8 117 V 50/60 Hz. 12.6 C.T. 3 C13H 166N12 50.4 115 V 60 Hz. 12.6 C.T. 4 C13H 166Q12 75.6 115 V 60 Hz. 12.6 C.T. 6 C14H 166R12 100.8 115 V 60 Hz. 12.6 C.T. 8 C16H 166E14 2.1 115 V 60 Hz. 14 C.T. 0.15 C3H 166G14 7 115 V 60 Hz. 14 C.T. 0.5 C6H 166J14 14 115 V 60 Hz. 14 C.T. 1 C7H 166L14 28 115 V 60 Hz. 14 C.T. 2 C10H 166Q14 84 115 V 60 Hz. 14 C.T. 6 C15H 166F16 4 115 V 60 Hz. 16 C.T. 0.25 C4H 166G16 8 115 V 60 Hz. 16 C.T. 0.50 C6H 166J16 16 115 V 60 Hz. 16 C.T. 1 C8H 166L16 35.2 115 V 60 Hz. 16 C.T. 2.2 C10H 166M16 48 115 V 60 Hz. 16 C.T. 3 C13H 166B18 0.54 115 V 60 Hz. 9/18 C.T. .06/.03 C2H 166E18 5.4 115 V 60 Hz. 18 C.T. 0.3 C5H 166K18 27 115 V 60 Hz. 18 C.T. 1.5 C9H 166M18 54 115 V 60 Hz. 18 C.T. 3 C13H 166P18 90 115 V 60 Hz. 18 C.T. 5 C15H 166D20 2 115 V 60 Hz. 20 C.T. 0.1 C3H 166E20 3 115 V 60 Hz. 20 C.T. 0.15 C3H Part No. VA Primary Secondary (R.M.S.) Dim Ref. VAC Amps 166F20 6 115 V 60 Hz. 20 C.T. 0.3 C5H 166G20 10 115 V 60 Hz. 20 C.T. 0.5 C7H 166J20 20 115 V 60 Hz. 20 C.T. 1 C9H 166L20 40 115 V 60 Hz. 20 C.T. 2 C11H 166L22 44 115 V 60 Hz. 22 C.T. 2 C13H 166A24 0.63 115 V 60 Hz. 12.6/25.2 C.T. .05/.025 C2H 166C24 2.04 115 V 60 Hz. 24 C.T. 0.085 C3H 166EA24 4.8 115 V 60 Hz. 24 C.T. 0.2 C5H 166FB24 9.6 117 V 50/60 Hz. 24 C.T. 0.4 C7H 166GD24B 16.8 117 V 50/60 Hz. 24 C.T. 0.7 C9H 166J24 24 117 V 50/60 Hz. 24 C.T. 1 C10H 166JB24 24 115 V 60 Hz. 24 C.T. 1 C9H 166L24 48 115 V 60 Hz. 24 C.T. 2 C13H 166M24 72 115 V 60 Hz. 24 C.T. 3 C14H 166N24 96 115 V 60 Hz. 24 C.T. 4 C16H 166D25 2.5 115 V 60 Hz. 25 C.T. 0.1 C3H 166E25 3.75 115 V 60 Hz. 25 C.T. 0.15 C4H 166F25 7.5 115 V 60 Hz. 25 C.T. 0.3 C6H 166G25 12.5 115 V 60 Hz. 25 C.T. 0.5 C7H 166J25 25 115 V 60 Hz. 25 C.T. 1 C9H 166J25B 25 117 V 50/60 Hz. 25 C.T. 1 C10H 166K25 37.5 115 V 60 Hz. 25 C.T. 1.5 C11H 166L25 50 115 V 60 Hz. 25 C.T. 2 C13H 166M25 75 115 V 60 Hz. 25 C.T. 3 C14H 166L25B 50.4 115 V 50/60 Hz. 25.2 C.T. 2 C14H 166F28 7 115 V 60 Hz. 28 C.T. 0.25 C6H 166G28 14 115 V 60 Hz. 28 C.T. 0.5 C7H 166J28 28 115 V 60 Hz. 28 C.T. 1 C10H 166L28 56 115 V 60 Hz. 28 C.T. 2 C13H 166E30 4.5 115 V 60 Hz. 30 C.T. 0.15 C4H 166F30 7.5 115 V 60 Hz. 30 C.T. 0.25 C6H 166G30 15 115 V 60 Hz. 30 C.T. 0.5 C8H 166J33 33 115 V 60 Hz. 33 C.T. 1 C10H 166K35 52.5 115 V 60 Hz. 35 C.T. 1.5 C13H 166E36 5.4 115 V 60 Hz. 36 C.T. 0.15 C5H 166F36 10.8 115 V 60 Hz. 36 C.T. 0.3 C7H 166G36 18 115 V 60 Hz. 36 C.T. 0.5 C8H 166J36 36 115 V 60 Hz. 36 C.T. 1 C11H 166L42 84 115 V 60 Hz. 42 C.T. 2 C15H 166E44 6.6 115 V 60 Hz. 44 C.T. 0.15 C6H 166F44 11 115 V 60 Hz. 44 C.T. 0.25 C7H 166G44 22 115 V 60 Hz. 44 C.T. 0.5 C9H 166J44 44 115 V 60 Hz. 44 C.T. 1 C12H 166M48 144 117 V 50/60 Hz. 48 C.T. 3 B1H 166C50 3.75 115 V 60 Hz. 50 C.T. 0.075 C4H 166F50 15 115 V 60 Hz. 50 C.T. 0.3 C8H 166G50 25 115 V 60 Hz. 50 C.T. 0.5 C9H 166J50 50 115 V 60 Hz. 50 C.T. 1 C13H 166L50 100 115 V 60 Hz. 50 C.T. 2 C16H 166G60 30 115 V 60 Hz. 60 C.T. 0.5 C10H 166M72 216 117 V 50/60 Hz. 72 C.T. 3 B2H 166G80 40 115 V 60 Hz. 80 C.T. 0.5 C11H 166G100 50 115 V 60 Hz. 100 C.T. 0.5 C13H 166F120 36 115 V 60 Hz. 120 C.T. 0.3 C11H www.hammondmfg.com |