| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
LPS001WP Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LPS001WP Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 30 page ![]() List of tables LPS001WP 4/30 Doc ID 18171 Rev 1 List of tables Table 1. Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Table 2. Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Table 3. Mechanical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Table 4. Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Table 5. Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Table 6. Power consumption @ 1 Hz and @ 4 Hz ODR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Table 7. Serial interface pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Table 8. Serial interface pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Table 9. SAD+read/write patterns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Table 10. Transfer when master is writing one byte to slave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Table 11. Transfer when master is writing multiple bytes to slave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Table 12. Transfer when master is receiving (reading) one byte of data from slave . . . . . . . . . . . . . 15 Table 13. Transfer when master is receiving (reading) multiple bytes of data from slave . . . . . . . . . 15 Table 14. Registers address map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Table 15. WHO_AM_I (0Fh) register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Table 16. CTRL_REG1 (20h) register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Table 17. CTRL_REG1 (20h) register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Table 18. Output data rate bit configurations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Table 19. CTRL_REG2 (21h) register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Table 20. CTRL_REG2 (21h) register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Table 21. PRESS_OUT_L (28h) register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Table 22. RESS_OUT_L (28h) register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Table 24. PRESS_OUT_H (29h) register description. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Table 25. TEMP_OUT_L (2Ah) register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Table 26. TEMP_OUT_L (2Ah) register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Table 27. TEMP_OUT_H (2Bh) register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Table 28. TEMP_OUT_H (2Bh) register description. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Table 29. DELTA_P_L (2Ch) register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Table 30. DELTA_P_L (2Ch) register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Table 31. DELTA_P_H (2Dh) register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Table 32. DELTA_P_H (2Dh) register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Table 33. REF_P_L (30h) register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Table 34. REF_P_L (30h) register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Table 35. REF_P_H (31h) register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Table 36. REF_P_H (31h) register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Table 37. THS_P_L (32h) register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Table 38. THS_P_L (32h) register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Table 39. THS_P_H (33h) register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Table 40. THS_P_H (33h) register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Table 42. Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |