| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
CTX33-3-R Fiches technique(PDF) 2 Page - Cooper Bussmann, Inc. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CTX33-3-R Fiches technique(HTML) 2 Page - Cooper Bussmann, Inc. |
|
2 / 8 page ![]() O Op pe en n C Ciirrc cu uiitt F Fu ullll L Lo oa ad d F Fu ullll L Lo oa ad d D DC C O Op pe en n C Ciirrc cu uiitt F Fu ullll L Lo oa ad d F Fu ullll L Lo oa ad d D DC C P Pa arrtt IIn nd du uc ctta an nc ce e IIn nd du uc ctta an nc ce e C Cu urrrre en ntt R Re es siis stta an nc ce e IIn nd du uc ctta an nc ce e IIn nd du uc ctta an nc ce e C Cu urrrre en ntt R Re es siis stta an nc ce e N Nu um mb be err µ µH H + +//--2 20 0% % µ µH H m miin n.. A Ad dc c o oh hm ms s m ma ax x.. µ µH H + +//--2 20 0% % µ µH H m miin n.. A Ad dc c o oh hm ms s m ma ax x.. CTX0.47-3P-R .46 .35 6.20 .006 1.85 1.42 3.10 .025 CTX0.68-3P-R .67 .50 5.70 .007 2.66 1.98 2.85 .028 CTX1-3P-R .91 .65 5.40 .008 3.63 2.62 2.70 .032 CTX2-3P-R 1.85 1.24 4.60 .011 7.40 4.97 2.30 .045 CTX5-3P-R 4.74 3.04 3.20 .022 18.94 12.15 1.60 .090 CTX8-3P-R 8.16 4.90 2.80 .030 32.63 19.60 1.40 .119 CTX10-3P-R 9.79 5.71 2.70 .033 39.15 22.85 1.35 .131 CTX15-3P-R 14.50 8.50 2.20 .050 58.02 34.01 1.10 .198 CTX20-3P-R 20.15 13.12 1.50 .111 80.59 52.48 .75 .443 CTX25-3P-R 25.33 16.16 1.40 .125 101.31 64.66 .70 .499 CTX33-3P-R 32.63 20.32 1.30 .146 130.54 81.30 .65 .571 CTX50-3P-R 50.02 33.06 .92 .277 200.10 132.24 .46 1.108 CTX68-3P-R 68.84 44.15 .84 .328 275.35 176.61 .42 1.312 CTX100-3P-R 101.31 65.50 .68 .501 405.22 262.02 .34 2.005 CTX150-3P-R 149.85 90.92 .64 .621 599.40 363.68 .32 2.483 CTX200-3P-R 200.10 116.51 .60 .731 800.38 466.03 .30 2.925 CTX300-3P-R 298.39 172.12 .50 .926 1193.55 688.50 .25 3.702 CTX0.47-4P-R .49 .37 7.90 .005 1.95 1.49 3.95 .019 CTX0.68-4P-R .76 .56 7.20 .006 3.05 2.24 3.60 .023 CTX1-4P-R 1.10 .81 5.90 .008 4.39 3.24 2.95 .033 CTX2-4P-R 1.95 1.42 4.60 .014 7.81 5.69 2.30 .055 CTX5-4P-R 5.15 3.56 3.30 .027 20.62 14.23 1.65 .107 CTX8-4P-R 7.81 5.15 3.00 .033 31.23 20.61 1.50 .131 CTX10-4P-R 9.88 6.70 2.50 .047 39.53 26.79 1.25 .187 CTX15-4P-R 14.76 9.52 2.30 .057 59.05 38.09 1.15 .228 CTX20-4P-R 20.62 13.44 1.90 .084 82.47 53.76 .95 .337 CTX25-4P-R 25.65 17.17 1.60 .115 102.60 68.68 .80 .461 CTX33-4P-R 33.21 22.93 1.30 .166 132.86 91.72 .65 .662 CTX50-4P-R 48.80 32.21 1.20 .201 195.20 128.83 .60 .805 CTX68-4P-R 67.37 43.04 1.10 .238 269.50 172.16 .55 .952 CTX100-4P-R 99.09 69.54 .72 .565 396.38 278.15 .36 2.259 CTX150-4P-R 149.45 101.46 .64 .696 597.80 405.83 .32 2.784 CTX200-4P-R 200.11 131.37 .60 .810 800.44 525.47 .30 3.240 CTX300-4P-R 298.93 188.03 .54 1.003 1195.72 752.13 .27 4.011 CTX0.47-1-R .40 .26 5.50 .005 1.60 1.05 2.75 .020 CTX0.68-1-R .63 .41 4.50 .006 2.50 1.63 2.25 .024 CTX1-1-R .90 .56 4.20 .007 3.60 2.24 2.10 .028 CTX2-1-R 2.03 1.00 4.10 .010 8.10 4.01 2.05 .040 CTX5-1-R 4.90 2.66 2.30 .030 19.60 10.64 1.15 .122 CTX8-1-R 8.10 4.08 2.00 .039 32.40 16.34 1.00 .157 CTX10-1-R 10.00 4.85 1.90 .044 40.00 19.40 .95 .176 CTX15-1-R 14.40 8.74 1.10 .080 57.60 34.96 .55 .319 CTX20-1-R 19.60 11.54 1.00 .146 78.40 46.15 .50 .583 CTX25-1-R 25.60 16.35 .74 .167 102.40 65.42 .37 .668 CTX33-1-R 32.40 19.84 .72 .293 129.60 79.37 .36 1.171 CTX50-1-R 50.63 29.34 .64 .365 202.50 117.38 .32 1.461 CTX68-1-R 67.60 39.73 .54 .516 270.40 158.92 .27 2.064 CTX100-1-R 99.23 58.72 .44 .784 396.90 234.88 .22 3.137 CTX150-1-R 148.23 85.16 .38 .965 592.90 340.64 .19 3.861 CTX200-1-R 202.50 107.60 .37 1.142 810.00 430.39 .19 4.567 CTX300-1-R 302.50 191.38 .22 1.431 1210.00 765.54 .11 5.724 CTX0.47-2-R .42 .29 6.50 .005 1.69 1.17 3.25 .019 CTX0.68-2-R .75 .50 5.50 .006 3.01 1.98 2.75 .024 CTX1-2-R 1.18 .76 4.60 .007 4.70 3.04 2.30 .028 CTX2-2-R 2.30 1.27 4.50 .010 9.21 5.07 2.25 .038 CTX5-2-R 4.70 2.66 3.00 .021 18.80 10.65 1.50 .084 CTX8-2-R 7.94 4.18 2.60 .027 31.77 16.72 1.30 .108 CTX10-2-R 10.58 5.18 2.50 .031 42.30 20.72 1.25 .125 CTX15-2-R 15.23 8.53 1.70 .059 60.91 34.10 .85 .236 CTX20-2-R 20.73 12.36 1.30 .107 82.91 49.46 .65 .426 CTX25-2-R 24.86 16.09 1.00 .117 99.45 64.35 .50 .466 CTX33-2-R 31.77 15.90 1.40 .105 127.09 63.59 .70 .420 CTX50-2-R 51.18 28.79 .92 .210 204.73 115.16 .46 .839 CTX68-2-R 67.87 38.71 .78 .303 271.47 154.83 .39 1.214 CTX100-2-R 99.45 57.45 .63 .457 397.81 229.79 .32 1.828 PARALLEL SERIES ECONO-PAC™/OCTA-PAC® OCTA-PAC® PLUS Power Inductors and Transformers |