| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
BAT30 Fiches technique(PDF) 9 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
BAT30 Fiches technique(HTML) 9 Page - STMicroelectronics |
|
9 / 14 page ![]() BAT30 Package information Doc ID 12564 Rev 3 9/14 Figure 18. SOD-923 footprint (dimensions in mm) Table 8. SOD-923 dimensions Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.40 0.016 b 0.25 0.30 0.35 0.010 0.012 0.014 c 0.08 0.145 0.21 0.003 0.006 0.008 D 0.55 0.60 0.65 0.022 0.024 0.026 E 0.95 1.00 1.05 0.037 0.039 0.041 E1 0.75 0.825 0.90 0.030 0.032 0.035 L - - 0.20 - - 0.008 E E1 bD C L A 0.37 0.34 0.58 1.32 |