Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IR3536 Fiches technique(PDF) 3 Page - International Rectifier

No de pièce IR3536
Description  Digital Multi-Phase Buck Controller 6-phase 8-phase dual output PWM Controller
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  IRF [International Rectifier]
Site Internet  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IR3536 Fiches technique(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IR3536 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IR3536 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IR3536 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
June 21, 2013 | FINAL | V1.09
3
Digital Multi-Phase Buck Controller
IR3536/38
CHL8326/28
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
ISEN1
IRTN1
ISENx
IRTNx
ISENy
IRTNy
ISENz
IRTNz
TSEN
VINSEN
Voltage
ADC
VSEN
VRTN
Control
and
Monitoring
Vout1_Error
Vout2_Error
PWM1
PWM2
PWM3
PWM4
PWM5
Reference,
Oscillator,
State Control,
Interfaces,
Registers and
NVM
SV_CLK
1/SVC_VID[3]2
ADC Clocks
MUX Clocks
Phase_Period_1
Phase_Period_2
V3_3
Iout
Vin
Temp
Fault Bus
System Clock
Iout
Vin
Temp
Vout
Fault Bus
System Clock
Σ
VID_1
VID_2
Current ADC
ITOT_1
ITOT_2
IP1
IPx
IPy
IP1
IP6
IP7
IP8
Σ
Mode Control
IPz
VAR_GATE
LDO
VCC
1.8V
V18A
SV_DIO
1/SVD_VID[2]2
SMB_ALERT
VR_HOT#
1/
VRHOT_ICRIT#
2
VR_READY
1/PWRGD2
VR_READY_L2
1/
PWROK
2
Phase_
Period_1
Phase_
Period_2
RRES
RCSP
RSCM
AFE_1
VID_1
SMB_DIO
SMB_CLK
SV_ADDR
1/VID[1]2
CFP
1/VFIXEN_PSI2
PM_ADDR
1/
PM_ADDR_VID[0]
2
PSI
1/VID[5]2
EN
PWM6
PWM7
PWM8
Only for
CHL8328
PWM Generator
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Only for
CHL8328
CHL8326 CHL8328
x
3
4
y
4
5
z
6
8
SV_ALERT#
1/VID[4]2
GPO_A
GPO_B
Only for
CHL8328
1Intel/MPoL mode
2AMD mode
TSEN2
VSEN_L2
VRTN_L2
RCSP_L2
RSCM_L2
AFE_2
VID_2
ITOT_2
Monitor ADC
Figure 5: IR3536/CHL8326 and CHL8328 Functional Block Diagram
IR3538/CHL8328
IR3538/CHL8328
IR3538/
IR3536/
IR3538/
CHL8326
CHL8328



Html Pages

1 2 3


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com