Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STP5N95K3 Fiches technique(PDF) 18 Page - STMicroelectronics

No de pièce STP5N95K3
Description  N-channel 950 V, 3 ohm typ, 4 A Zener-protected SuperMESH3
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP5N95K3 Fiches technique(HTML) 18 Page - STMicroelectronics

Back Button STP5N95K3 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STP5N95K3 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics STP5N95K3 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics STP5N95K3 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics STP5N95K3 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics STP5N95K3 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics STP5N95K3 Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics STP5N95K3 Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics STP5N95K3 Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 23 page
background image
Package mechanical data
STD5N95K3, STF5N95K3, STP5N95K3, STU5N95K3
18/23
DocID15696 Rev 3
Table 12. IPAK (TO-251) mechanical data
DIM
mm.
min.
typ.
max.
A
2.20
2.35
A1
0.90
1.10
b
0.64
0.90
b2
0.95
b4
5.20
5.40
B5
0.30
c
0.45
0.60
c2
0.48
0.60
D
6.00
6.15
E
6.40
6.55
e
2.28
e1
4.40
4.60
H
16.10
L
9.00
9.40
L1
0.80
1.20
L2
0.80
1.00
V1
10°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com