Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LEAQ9WN Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce LEAQ9WN
Description  Compact light source in SMT technology, glass window on top, RoHS compliant
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LEAQ9WN Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  LEAQ9WN Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LEAQ9WN Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LEAQ9WN Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LEAQ9WN Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LEAQ9WN Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LEAQ9WN Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LEAQ9WN Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LEAQ9WN Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LEAQ9WN Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 20 page
background image
2012-06-22
2
Version 2.0
LE A Q9WN
Ordering Information
Bestellinformation
Type
Luminous Flux
1) page 19
Ordering Code
Typ
Lichtstrom
1) Seite 19
Bestellnummer
I
F = 700 mA
Φ
V [lm]
LE A Q9WN-JZKZ-1
61 ... 112
Q65111A1648
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5 for explanation). Only one group will
be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. LE A Q9WN-JZKZ-1 means that only one group
JZ, KX, KY, KZ will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für
nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. LE A Q9WN-JZKZ-1 bedeutet, dass in einer
Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen JZ, KX, KY, KZ enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne
Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20