Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

KBPC104 Fiches technique(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

No de pièce KBPC104
Description  Single Phase Rectifier Bridge, 3 A, 6 A
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  VISHAY [Vishay Siliconix]
Site Internet  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

KBPC104 Fiches technique(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  KBPC104 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix KBPC104 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix KBPC104 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix KBPC104 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix KBPC104 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Document Number: 95250
For technical questions, contact: indmodules@vishay.com
www.vishay.com
Revision: 23-Nov-07
1
D-72
Outline Dimensions
Vishay Semiconductors
DIMENSIONS in millimeters (inches)
+
~
~
Ø 3.80 (Ø 0.150)
15.75 (0.620)
14.75 (0.580)
15.75 (0.620)
14.75 (0.580)
10.8 (0.425)
10.0 (0.394)
5.33 (0.210)
4.33 (0.170)
25.4 (1.000)
MIN.
Ø 1.10 (Ø 0.043)
Ø 0.90 (Ø 0.035)
10.8 (0.425)
10.0 (0.394)



Html Pages

1 2 3 4 5


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com