Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TLC27L2ACDR Fiches technique(PDF) 30 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
No de pièce TLC27L2ACDR
Description  LinCMOS PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
PDF  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  TI1 [Texas Instruments]
Site Internet  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TLC27L2ACDR Fiches technique(HTML) 30 Page - Texas Instruments

Back Button TLC27L2ACDR Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments TLC27L2ACDR Datasheet HTML 27Page - Texas Instruments TLC27L2ACDR Datasheet HTML 28Page - Texas Instruments TLC27L2ACDR Datasheet HTML 29Page - Texas Instruments TLC27L2ACDR Datasheet HTML 30Page - Texas Instruments TLC27L2ACDR Datasheet HTML 31Page - Texas Instruments TLC27L2ACDR Datasheet HTML 32Page - Texas Instruments TLC27L2ACDR Datasheet HTML 33Page - Texas Instruments TLC27L2ACDR Datasheet HTML 34Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 49 page
background image
TLC27L2, TLC27L2A, TLC27L2B, TLC27L7
LinCMOS PRECISION DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS052D − OCTOBER 1987 − REVISED OCTOBER 2005
30
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
APPLICATION INFORMATION
−
+
−
+
500 k
Ω
500 k
Ω
5 V
500 k
Ω
0.1
µF
500 k
Ω
VO2
VO1
1/2
TLC27L2
TLC27L2
1/2
Figure 44. Multivibrator
Reset
Set
TLC27L2
1/2
−
+
100 k
Ω
VDD
33 k
Ω
100 k
Ω
100 k
Ω
NOTE: VDD = 5 V to 16 V
Figure 45. Set /Reset Flip-Flop



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com