| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32L151C6 Fiches technique(PDF) 16 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L151C6 Fiches technique(HTML) 16 Page - STMicroelectronics |
|
16 / 121 page ![]() Functional overview STM32L151x6/8/B, STM32L152x6/8/B 16/121 Doc ID 17659 Rev 8 Table 5. Functionalities depending on the working mode (from Run/active down to standby) Ips Run/Active Sleep Low- power Run Low- power Sleep Stop Standby Wakeup capability Wakeup capability CPU Y -- Y -- -- -- Flash Y Y Y N -- -- RAM Y Y Y Y Y -- Backup Registers Y Y Y Y Y Y EEPROM Y -- Y Y Y -- Brown-out rest (BOR) YY Y Y Y Y Y DMA Y Y Y Y -- -- Programable Voltage Detector (PVD) YY Y Y Y Y Y Power On Reset (POR) YY Y Y Y Y Y Power Down Rest (PDR) YY Y Y Y Y High Speed Internal (HSI) Y Y -- -- -- -- High Speed External (HSE) Y Y -- -- -- -- Low Speed Internal (LSI) YY Y Y Y -- Low Speed External (LSE) YY Y Y Y -- Multi-Speed Internal (MSI) Y Y Y Y -- -- Inter-Connect Controler Y Y Y Y -- -- RTC Y Y Y Y Y Y Y RTC Tamper Y Y Y Y Y Y Y Y Auto WakeUp (AWU) YY Y Y Y Y Y Y LCD Y Y Y Y Y -- USB Y Y -- -- -- Y -- USART Y Y Y Y Y (1) -- SPI Y Y Y Y -- I2C Y Y Y Y (1) -- |