| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
COM2 Fiches technique(PDF) 4 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
COM2 Fiches technique(HTML) 4 Page - Microchip Technology |
|
4 / 6 page ![]() PIC16F194X/16LF194X DS41366A-page 4 Advance Information © 2008 Microchip Technology Inc. RF0 18 AN16 CPS16 C12IN0- — — — — — SEG41 — — — RF1 17 AN6 CPS6 C2OUT SRNQ — — — — SEG19 — — — RF2 16 AN7 CPS7 C1OUT SRQ — — — — SEG20 — — — RF3 15 AN8 CPS8 C123IN2- — — — — — SEG21 — — — RF4 14 AN9 CPS9 C2IN+ — — — — — SEG22 — — — RF5 13 AN10 CPS10 C12IN1- DACOUT — — — — SEG23 — — — RF6 12 AN11 CPS11 C1IN+ — — — — — SEG24 — — — RF7 11 AN5 CPS5 C123IN3- — — — — SS1 SEG25 — — — RG0 3 — — — — — CCP3 P3A — — SEG42 — — — RG1 4 AN15 CPS15 C3OUT — — — TX2/CK2 SEG43 — — — RG2 5 AN14 CPS14 C3IN+ — — — RX2/DT2 SEG44 — — — RG3 6 AN13 CPS13 C3IN0- — — CCP4 P3D —— SEG45 —— — RG4 8 AN12 CPS12 C3IN1- — — CCP5 P1D — — SEG26 — — — RG5 7 — — — — — — — — — — Y(2) MCLR/VPP VDD 26, 38, 57 — — — — — — — — — — — VDD VSS 9, 25, 41, 56 —— — — — — — — — — — VSS AVDD 19 — — — — — — — — — — — AVDD AVSS 20 — — — — — — — — — — — AVSS VCAP 10 — — — — — — — — — — — VCAP Note 1: Pin functions in bold can be redirected via software. 2: Weak pull-up always enabled when MCLR is enabled, otherwise the pull-up is under user control. |