| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SE9 Fiches technique(PDF) 7 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SE9 Fiches technique(HTML) 7 Page - Microchip Technology |
|
7 / 478 page ![]() 2010-2012 Microchip Technology Inc. DS41414D-page 7 PIC16(L)F1946/47 RD7 49 — — —— — — ——— SS2 SEG7 — — — RE0 2 Y — — — — — — P2D(1) — VLCD1 — — — RE1 1 Y — — ———— P2C(1) — — VLCD2 ——— RE2 64 Y — — — — — — P2B(1) — — VLCD3 — — — RE3 63 — — — ———— P3C(1) — — COM0 ——— RE4 62 — — — — — — — P3B(1) — — COM1 — — — RE5 61 — — — ———— P1C(1) — — COM2 ——— RE6 60 — — — — — — — P1B(1) — — COM3 — — — RE7 59 — — — ———— CCP2(2)/ P2A(2) — — SEG31 — — — RF0 18 Y AN16 — CPS16 C1IN0- C2IN0- — — — — — SEG41 — — VCAP(4) RF1 17 Y AN6 — CPS6 C2OUT SRNQ — — — — SEG19 — — — RF2 16 Y AN7 — CPS7 C1OUT SRQ — — — — SEG20 — — — RF3 15 Y AN8 CPS8 C1IN2- C2IN2- C3IN2- —— — — — SEG21 ——— RF4 14 Y AN9 — CPS9 C2IN+ — — — — — SEG22 — — — RF5 13 Y AN10 DACOUT CPS10 C1IN1- C2IN1- — — — — SEG23 — — — RF6 12 Y AN11 — CPS11 C1IN+ — — — — — SEG24 — — — RF7 11 Y AN5 — CPS5 C1IN3- C2IN3- C3IN3- — ——— SS1 SEG25 — — — RG0 3 — — — — — — — CCP3 P3A — — SEG42 — — — RG1 4 Y AN15 — CPS15 C3OUT — — — TX2/ CK2 — SEG43 — — — RG2 5 Y AN14 — CPS14 C3IN+ — — — RX2/ DT2 — SEG44 — — — RG3 6 Y AN13 — CPS13 C3IN0- — — CCP4 P3D —— SEG45 ——— RG4 8 Y AN12 — CPS12 C3IN1- — — CCP5 P1D — — SEG26 — — — RG5 7 — — —— — — ——— — — — Y(3) MCLR/ VPP VDD 10 26 38 57 — — — — — — — — — — — — — VDD VSS 9 25 41 56 — — — ———— — — — ——— VSS AVDD 19 — — — — — — — — — — — — — AVDD AVSS 20 — — — ———— — — — ——— AVSS TABLE 1: 64-PIN SUMMARY(PIC16(L)F1946/47) (Continued) Note 1: Pin functions can be moved using the APFCON register(s). Default location. 2: Pin function can be moved using the APFCON register. Alternate location. 3: Weak pull-up always enabled when MCLR is enabled, otherwise the pull-up is under user control. 4: See Section 8.0 “Low Dropout (LDO) Voltage Regulator”. |