Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

T0XCS Fiches technique(PDF) 7 Page - Microchip Technology

No de pièce T0XCS
Description  64-Pin Flash-Based, 8-Bit CMOS Microcontrollers with LCD Driver and nanoWatt XLP Technology
PDF  478 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  MICROCHIP [Microchip Technology]
Site Internet  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

T0XCS Fiches technique(HTML) 7 Page - Microchip Technology

Back Button T0XCS Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology T0XCS Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology T0XCS Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology T0XCS Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology T0XCS Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology T0XCS Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology T0XCS Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology T0XCS Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology T0XCS Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 478 page
background image
 2010-2012 Microchip Technology Inc.
DS41414D-page 7
PIC16(L)F1946/47
RD7
49
—
—
——
—
—
———
SS2
SEG7
—
—
—
RE0
2
Y
—
—
—
—
—
—
P2D(1)
—
VLCD1
—
—
—
RE1
1
Y
—
—
————
P2C(1)
—
—
VLCD2
———
RE2
64
Y
—
—
—
—
—
—
P2B(1)
—
—
VLCD3
—
—
—
RE3
63
—
—
—
————
P3C(1)
—
—
COM0
———
RE4
62
—
—
—
—
—
—
—
P3B(1)
—
—
COM1
—
—
—
RE5
61
—
—
—
————
P1C(1)
—
—
COM2
———
RE6
60
—
—
—
—
—
—
—
P1B(1)
—
—
COM3
—
—
—
RE7
59
—
—
—
————
CCP2(2)/
P2A(2)
—
—
SEG31
—
—
—
RF0
18
Y
AN16
—
CPS16
C1IN0-
C2IN0-
—
—
—
—
—
SEG41
—
—
VCAP(4)
RF1
17
Y
AN6
—
CPS6
C2OUT
SRNQ
—
—
—
—
SEG19
—
—
—
RF2
16
Y
AN7
—
CPS7
C1OUT
SRQ
—
—
—
—
SEG20
—
—
—
RF3
15
Y
AN8
CPS8
C1IN2-
C2IN2-
C3IN2-
——
—
—
—
SEG21
———
RF4
14
Y
AN9
—
CPS9
C2IN+
—
—
—
—
—
SEG22
—
—
—
RF5
13
Y
AN10 DACOUT
CPS10
C1IN1-
C2IN1-
—
—
—
—
SEG23
—
—
—
RF6
12
Y
AN11
—
CPS11
C1IN+
—
—
—
—
—
SEG24
—
—
—
RF7
11
Y
AN5
—
CPS5
C1IN3-
C2IN3-
C3IN3-
—
———
SS1
SEG25
—
—
—
RG0
3
—
—
—
—
—
—
—
CCP3
P3A
—
—
SEG42
—
—
—
RG1
4
Y
AN15
—
CPS15
C3OUT
—
—
—
TX2/
CK2
—
SEG43
—
—
—
RG2
5
Y
AN14
—
CPS14
C3IN+
—
—
—
RX2/
DT2
—
SEG44
—
—
—
RG3
6
Y
AN13
—
CPS13
C3IN0-
—
—
CCP4
P3D
——
SEG45
———
RG4
8
Y
AN12
—
CPS12
C3IN1-
—
—
CCP5
P1D
—
—
SEG26
—
—
—
RG5
7
—
—
——
—
—
———
—
—
—
Y(3)
MCLR/
VPP
VDD
10
26
38
57
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
VDD
VSS
9
25
41
56
—
—
—
————
—
—
—
———
VSS
AVDD 19
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
AVDD
AVSS
20
—
—
—
————
—
—
—
———
AVSS
TABLE 1:
64-PIN SUMMARY(PIC16(L)F1946/47) (Continued)
Note 1:
Pin functions can be moved using the APFCON register(s). Default location.
2:
Pin function can be moved using the APFCON register. Alternate location.
3:
Weak pull-up always enabled when MCLR is enabled, otherwise the pull-up is under user control.
4:
See Section 8.0 “Low Dropout (LDO) Voltage Regulator”.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More