| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SFH-7740 Fiches technique(PDF) 11 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SFH-7740 Fiches technique(HTML) 11 Page - OSRAM GmbH |
|
11 / 14 page ![]() SFH 7740 2009-01-14 11 Anschlußbelegung Pin configuration Empfohlenes Pickup Nadel Recommended pickup nozzle Maße in mm/ Dimensions in mm Pin # Description 1 Anode LED (must not be connected) 2 GND 3 Out 4 Test (must be connected to GND) 5 V dd 6 Prog GPLY7058 3.8 (0.150) 3.6 (0.142) 13 (0.512) Bauteilaufnahme device pickup Vakuum Pipette sollte das Bauteil am rechteckigen Außenrahmen fassen. Laminar vacuum pickup nozzle should use the rectangular outer wall of the device for handling. |