| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32F405VG Fiches technique(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F405VG Fiches technique(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
|
10 / 185 page ![]() List of figures STM32F405xx, STM32F407xx 10/185 DocID022152 Rev 4 Figure 88. USB controller configured in dual mode and used in full speed mode . . . . . . . . . . . . . . . 172 Figure 89. USB controller configured as peripheral, host, or dual-mode and used in high speed mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Figure 90. MII mode using a 25 MHz crystal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Figure 91. RMII with a 50 MHz oscillator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Figure 92. RMII with a 25 MHz crystal and PHY with PLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 |