| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ZMS20 Fiches technique(PDF) 2 Page - Lumberg |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ZMS20 Fiches technique(HTML) 2 Page - Lumberg |
|
2 / 2 page ![]() Zubehör - Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss Accessories - Locking plugs • Accessoires - Connecteurs circulaires verrouillables par vis Die angegebenen Verpackungseinheiten (VE) gelten als Mindestabnahmemenge bei Lieferung ab Werk. The package units (VE) being stated are automatically the lowest possible quantities being available ex works. Les livraisons d’usines ne peuvent être inférieures aux unités d’emballage indiquées (VE). Schutzkappe für Stecker SV . . . / WSV . . ., 0331 . . . / 0332 . . . und Einbaustecker SFV . . . / SGV . . . / SGR . . ., 0314 . . . / 0315 . . . / 0316 . . ./ 0317. . . 0 03 38 83 3 Schutzkappe für Kupplungen KV . . . / WKV . . ., 0321 . . . / 0322 . . . und Einbaukupplungen KFV . . . / KFR . . . / KGV . . . / KGR . . ., 0304 . . . / 0305 . . . / 0306 . . . / 0307. . . 0 03 38 81 1 Schirmring für Einbaustecker 0314 . . / 0316 . . und Einbaukupplungen 0304 . . / 0306 . . 0 03 38 82 2 Dust cover for plugs SV . . . / WSV . . ., 0331 . . . / 0332 . . . and chassis plugs SFV . . . / SGV . . . / SGR . . ., 0314 . . . / 0315 . . . / 0316 . . . / 0317. . . 0 03 38 83 3 Bouchon de protection pour fiches mâles SV . . . / WSV . . ., 0331 . . . / 0332 . . . et pour embases châssis mâles SFV . . . / SGV . . . / SGR . . ., 0314 . . . / 0315 . . . / 0316 . . . / 0317. . . 0 03 38 83 3 Dust cover for female plugs KV . . . / WKV . . ., 0321 . . . / 0322 . . . and female chassis plugs KFV . . . / KFR . . . / KGV . . . / KGR . . ., 0304 . . . / 0305 . . . / 0306 . . . / 0307. . . 0 03 38 81 1 Bouchon de protection pour fiches femelles KV . . . / WKV . . ., 0321 . . . / 0322 . . . et pour embases châssis femelles KFV . . . / KFR . . . / KGV . . . / KGR . . ., 0304 . . . / 0305 . . . / 0306 . . . / 0307. . . 0 03 38 81 1 Screening ring for chassis plugs 0314 . . / 0316 . . and female chassis plugs 0304 . . / 0306 . . 0 03 38 82 2 Bague de blindage pour embases chassis mâles 0314 . . / 0316 . . et pour embases chassis femelles 0304 . . / 0306 . . 0 03 38 82 2 12/2000 |