Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

0034.3103 Fiches technique(PDF) 2 Page - Schurter Inc.

No de pièce 0034.3103
Description  Non resettable fuses
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SCHURTER [Schurter Inc.]
Site Internet  http://www.schurterinc.com
Logo SCHURTER - Schurter Inc.

0034.3103 Fiches technique(HTML) 2 Page - Schurter Inc.

  0034.3103 Datasheet HTML 1Page - Schurter Inc. 0034.3103 Datasheet HTML 2Page - Schurter Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
FUSES / SICHERUNGEN
SP 5
20, SPT 5
20, FSF 5
20, FST 5
20
Non resettable
Pigtails
www.schurter.com
100
Miniature Fuses
with Pigtails
Type SP 5
20
quick acting F
high breaking capacity
Miniature Fuses
with Pigtails
Type SPT 5
20
time-lag T
high breaking capacity
Order No. / Bestell-Nr.
In / Un
0001.1001.PT
0001.1001.TR
500 mA / 250 V
0001.1002.PT
0001.1002.TR
630 mA / 250 V
0001.1003.PT
0001.1003.TR
800 mA / 250 V
0001.1004.PT
0001.1004.TR
1
mA / 250 V
0001.1005.PT
0001.1005.TR
1,25 mA / 250 V
0001.1006.PT
0001.1006.TR
1,6
mA / 250 V
0001.1007.PT
0001.1007.TR
2
mA / 250 V
0001.1008.PT
0001.1008.TR
2,5
mA / 250 V
0001.1009.PT
0001.1009.TR
3,15 mA / 250 V
0001.1010.PT
0001.1010.TR
4
mA / 250 V
0001.1011.PT
0001.1011.TR
5
mA / 250 V
0001.1012.PT
0001.1012.TR
6,3
mA / 250 V
0001.1013.PT
0001.1013.TR
8
m A/ 250 V
0001.1014.PT
0001.1014.TR
10
A / 250 V
Technical data see page 96
Order No. / Bestell-Nr.
In / Un
0001.2504.PT
0001.2504.TR
1
mA / 250 V
0001.2505.PT
0001.2505.TR
1,25 mA / 250 V
0001.2506.PT
0001.2506.TR
1,6
mA / 250 V
0001.2507.PT
0001.2507.TR
2
mA / 250 V
0001.2508.PT
0001.2508.TR
2,5
mA / 250 V
0001.2509.PT
0001.2509.TR
3,15 mA / 250 V
0001.2510.PT
0001.2510.TR
4
mA / 250 V
0001.2511.PT
0001.2511.TR
5
mA / 250 V
0001.2512.PT
0001.2512.TR
6,3
mA / 250 V
0001.2513.PT
0001.2513.TR
8
mA/ 250 V
0001.2514.PT
0001.2514.TR
10
A / 250 V
Technical data see page 97
Miniature Fuses
with Pigtails
Type FSF 5
20
quick acting F
low breaking capacity
Miniature Fuses
with Pigtails
Type FST 5
20
time-lag T
low breaking capacity
Order No. / Bestell-Nr.
In / Un
0034.1513.PT
0034.1513.TR
500 mA / 250 V
0034.1514.PT
0034.1514.TR
630 mA / 250 V
0034.1515.PT
0034.1515.TR
800 mA / 250 V
0034.1516.PT
0034.1516.TR
1
mA / 250 V
0034.1517.PT
0034.1517.TR
1,25 mA / 250 V
0034.1518.PT
0034.1518.TR
1,6
mA / 250 V
0034.1519.PT
0034.1519.TR
2
mA / 250 V
0034.1520.PT
0034.1520.TR
2,5
mA / 250 V
0034.1521.PT
0034.1521.TR
3,15 m A/ 250 V
0034.1522.PT
0034.1522.TR
4
m A/ 250 V
0034.1523.PT
0034.1523.TR
5
m A/ 250 V
0034.1524.PT
0034.1524.TR
6,3 m A/ 250 V
0034.1525.PT
0034.1525.TR
8
m A/ 250 V
Technical data see page 89
Order No. / Bestell-Nr.
In / Un
0034.3104.PT
0034.3104.TR
50
mA / 250 V
0034.3105.PT
0034.3105.TR
63
mA / 250 V
0034.3106.PT
0034.3106.TR
80
mA / 250 V
0034.3107.PT
0034.3107.TR
100 mA / 250 V
0034.3108.PT
0034.3108.TR
125 mA / 250 V
0034.3109.PT
0034.3109.TR
160 mA / 250 V
0034.3110.PT
0034.3110.TR
200 mA / 250 V
0034.3111.PT
0034.3111.TR
250 mA / 250 V
0034.3112.PT
0034.3112.TR
315 mA / 250 V
0034.3113.PT
0034.3113.TR
400 mA / 250 V
0034.3114.PT
0034.3114.TR
500 mA / 250 V
0034.3115.PT
0034.3115.TR
630 mA / 250 V
0034.3116.PT
0034.3116.TR
800 mA / 250 V
0034.3117.PT
0034.3117.TR
1
mA/ 250 V
0034.3118.PT
0034.3118.TR
1,25 mA/ 250 V
0034.3165.PT
0034.3165.TR
1,4
mA/ 250 V
0034.3119.PT
0034.3119.TR
1,6
mA/ 250 V
0034.3120.PT
0034.3120.TR
2
mA/ 250 V
0034.3121.PT
0034.3121.TR
2,5
mA/ 250 V
0034.3122.PT
0034.3122.TR
3,15 mA/ 250 V
0034.3123.PT
0034.3123.TR
4
mA/ 250 V
0034.3124.PT
0034.3124.TR
5
mA/ 250 V
0034.3125.PT
0034.3125.TR
6,3
mA/ 250 V
0034.3126.PT
0034.3126.TR
8
mA/ 250 V
Technical data see page 90
Packaging :
00XX.XXXX.PT
Boxes of 1000 pieces
00XX.XXXX.TR
Taped and reeled
Dimensions
according IEC 60286-1
Pigtail only approved up to 8 A
50
75
100
50
75
100
50
75
100
50
75
100



Html Pages

1 2


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com