| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
OP471GSZ Fiches technique(PDF) 14 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
OP471GSZ Fiches technique(HTML) 14 Page - Analog Devices |
|
14 / 16 page ![]() REV. A OP471 –14– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 14-Lead PDIP Package (N-14) 14 1 7 8 PIN 1 0.795 (20.19) 0.725 (18.42) 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) 0.100 (2.54) BSC SEATING PLANE 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.210 (5.33) MAX 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.130 (3.30) MIN 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 14-Lead CERDIP Package (Q-14) 14 17 8 0.310 (7.87) 0.220 (5.59) PIN 1 0.005 (0.13) MIN 0.098 (2.49) MAX 0.100 (2.54) BSC 15 0 0.320 (8.13) 0.290 (7.37) 0.015 (0.38) 0.008 (0.20) SEATING PLANE 0.200 (5.08) MAX 0.785 (19.94) MAX 0.150 (3.81) MIN 0.200 (5.08) 0.125 (3.18) 0.023 (0.58) 0.014 (0.36) 0.070 (1.78) 0.030 (0.76) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 16-Lead SOIC Package (R-16) SEATING PLANE 0.0118 (0.30) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.1043 (2.65) 0.0926 (2.35) 0.050 (1.27) BSC 16 9 8 1 0.4193 (10.65) 0.3937 (10.00) 0.2992 (7.60) 0.2914 (7.40) PIN 1 0.4133 (10.50) 0.3977 (10.00) 0.0125 (0.32) 0.0091 (0.23) 8 0 0.0291 (0.74) 0.0098 (0.25) 45 0.0500 (1.27) 0.0157 (0.40) |