| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ADT70 Fiches technique(PDF) 14 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADT70 Fiches technique(HTML) 14 Page - Analog Devices |
|
14 / 14 page ![]() ADT70 REV. 0 –14– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 20-Lead Plastic DIP (P-Suffix) 20 110 11 1.060 (26.90) 0.925 (23.50) 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) PIN 1 SEATING PLANE 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.210 (5.33) MAX 0.130 (3.30) MIN 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.160 (4.06) 0.115 (2.93) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 20-Lead SOIC (S-Suffix) SEATING PLANE 0.0118 (0.30) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.1043 (2.65) 0.0926 (2.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0125 (0.32) 0.0091 (0.23) 0.0500 (1.27) 0.0157 (0.40) 8 ° 0 ° 0.0291 (0.74) 0.0098 (0.25) x 45 ° 20 11 10 1 0.5118 (13.00) 0.4961 (12.60) PIN 1 |