| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
STM32F407IG Fiches technique(PDF) 49 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F407IG Fiches technique(HTML) 49 Page - STMicroelectronics |
|
49 / 180 page ![]() STM32F405xx, STM32F407xx Pinouts and pin description Doc ID 022152 Rev 3 49/180 - F6 41 63 R9 73 PE10 I/O FT FSMC_D7/TIM1_CH2N/ EVENTOUT - J5 42 64 P10 74 PE11 I/O FT FSMC_D8/TIM1_CH2/ EVENTOUT - H5 43 65 R10 75 PE12 I/O FT FSMC_D9/TIM1_CH3N/ EVENTOUT - G5 44 66 N11 76 PE13 I/O FT FSMC_D10/TIM1_CH3/ EVENTOUT - F5 45 67 P11 77 PE14 I/O FT FSMC_D11/TIM1_CH4/ EVENTOUT - G4 46 68 R11 78 PE15 I/O FT FSMC_D12/TIM1_BKIN/ EVENTOUT 29 H4 47 69 R12 79 PB10 I/O FT SPI2_SCK / I2S2_CK / I2C2_SCL/ USART3_TX / OTG_HS_ULPI_D3 / ETH_MII_RX_ER / TIM2_CH3/ EVENTOUT 30 J4 48 70 R13 80 PB11 I/O FT I2C2_SDA/USART3_RX/ OTG_HS_ULPI_D4 / ETH_RMII_TX_EN/ ETH_MII_TX_EN / TIM2_CH4/ EVENTOUT 31 F4 49 71 M10 81 VCAP_1 S 32 - 50 72 N10 82 VDD S -- - - M11 83 PH6 I/O FT I2C2_SMBA / TIM12_CH1 / ETH_MII_RXD2/ EVENTOUT -- - - N12 84 PH7 I/O FT I2C3_SCL / ETH_MII_RXD3/ EVENTOUT -- - - M12 85 PH8 I/O FT I2C3_SDA / DCMI_HSYNC/ EVENTOUT -- - - M13 86 PH9 I/O FT I2C3_SMBA / TIM12_CH2/ DCMI_D0/ EVENTOUT - - - - L13 87 PH10 I/O FT TIM5_CH1 / DCMI_D1/ EVENTOUT - - - - L12 88 PH11 I/O FT TIM5_CH2 / DCMI_D2/ EVENTOUT Table 6. STM32F40x pin and ball definitions (continued) Pin number Pin name (function after reset)(1) Alternate functions Additional functions |