| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
ADC912AFP Fiches technique(PDF) 14 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADC912AFP Fiches technique(HTML) 14 Page - Analog Devices |
|
14 / 16 page ![]() REV. B ADC912A –14– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 24-Lead Narrow Body Plastic DIP Package (N-24) 24 112 13 PIN 1 1.275 (32.30) 1.125 (28.60) 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 0.015 (0.381) 0.008 (0.204) 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) SEATING PLANE 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.210 (5.33) MAX 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.200 (5.05) 0.125 (3.18) 0.150 (3.81) MIN 0.100 (2.54) BSC 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 24-Lead Wide Body SOIC Package (R-24) 0.0125 (0.32) 0.0091 (0.23) 8 0 0.0291 (0.74) 0.0098 (0.25) 45 0.0500 (1.27) 0.0157 (0.40) SEATING PLANE 0.0118 (0.30) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.1043 (2.65) 0.0926 (2.35) 0.0500 (1.27) BSC 24 13 12 1 0.4193 (10.65) 0.3937 (10.00) 0.2992 (7.60) 0.2914 (7.40) PIN 1 0.6141 (15.60) 0.5985 (15.20) |