| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AD9873 Fiches technique(PDF) 39 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD9873 Fiches technique(HTML) 39 Page - Analog Devices |
|
39 / 39 page ![]() REV. 0 AD9873 –39– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 100-Lead Metric Quad Flatpack (MQFP) (S-100C) 0.555 (14.10) 0.551 (14.00) 0.547 (13.90) 81 100 1 50 31 30 51 TOP VIEW (PINS DOWN) PIN 1 80 0.742 (18.85) TYP 0.486 (12.35) TYP 0.015 (0.35) 0.009 (0.25) 0.029 (0.73) 0.023 (0.57) 0.921 (23.4) 0.906 (23.0) 0.685 (17.4) 0.669 (17.0) 0.791 (20.10) 0.787 (20.00) 0.783 (19.90) 0.134 (4.30) MAX SEATING PLANE 0.004 (0.10) MAX 0.010 (0.25) MIN 0.041 (1.03) 0.031 (0.78) 0.110 (2.80) 0.102 (2.60) CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS |