| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AD9764 Fiches technique(PDF) 22 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD9764 Fiches technique(HTML) 22 Page - Analog Devices |
|
22 / 22 page ![]() REV. B AD9764 –22– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 28-Lead, 300 Mil SOIC (R-28) 0.0125 (0.32) 0.0091 (0.23) 8 0 0.0291 (0.74) 0.0098 (0.25) 45 0.0500 (1.27) 0.0157 (0.40) 28 15 14 1 0.7125 (18.10) 0.6969 (17.70) 0.4193 (10.65) 0.3937 (10.00) 0.2992 (7.60) 0.2914 (7.40) PIN 1 SEATING PLANE 0.0118 (0.30) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.1043 (2.65) 0.0926 (2.35) 0.0500 (1.27) BSC 28-Lead TSSOP (RU-28) 28 15 14 1 0.386 (9.80) 0.378 (9.60) 0.256 (6.50) 0.246 (6.25) 0.177 (4.50) 0.169 (4.30) PIN 1 SEATING PLANE 0.006 (0.15) 0.002 (0.05) 0.0118 (0.30) 0.0075 (0.19) 0.0256 (0.65) BSC 0.0433 (1.10) MAX 0.0079 (0.20) 0.0035 (0.090) 0.028 (0.70) 0.020 (0.50) 8 0 |