| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AD9070/PCB Fiches technique(PDF) 16 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD9070/PCB Fiches technique(HTML) 16 Page - Analog Devices |
|
16 / 16 page ![]() AD9070 –16– REV. B OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 28–Lead SOIC (R–28) SEATING PLANE 0.0118 (0.30) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.1043 (2.65) 0.0926 (2.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0125 (0.32) 0.0091 (0.23) 0.0500 (1.27) 0.0157 (0.40) 8 ° 0 ° 0.0291 (0.74) 0.0098 (0.25) x 45 ° 0.7125 (18.10) 0.6969 (17.70) PIN 1 28 15 14 1 28-Lead Hermetic Ceramic DIP (DH-28) 28 114 15 0.595 ± 0.010 (15.11 ± 0.25) PIN 1 IDENTIFIERS SEATING PLANE 0.225 (5.72) MAX 0.150 (3.81) MIN 0.600 (15.24) REF 0.010 ± 0.002 (0.25 ± 0.05) 1.400 ± 0.014 (35.56 ± 0.35) 0.018 ± 0.002 (0.46 ± 0.05) 0.100 (2.54) TYP 0.050 ± 0.010 (1.27 ± 0.25) 0.05 (1.27) TYP |