| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AD802 Fiches technique(PDF) 12 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD802 Fiches technique(HTML) 12 Page - Analog Devices |
|
12 / 12 page ![]() AD800/AD802 REV. B –12– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 20-Pin Small Outline IC Package (R-20) 110 11 20 0.50 (1.27) BSC 0.015 (0.38) 0.007 (0.18) 0.019 (0.48) 0.014 (0.36) 0.011 (0.28) 0.004 (0.10) 0.050 (1.27) 0.016 (0.40) 0.104 (2.64) 0.093 (2.36) 0.419 (10.65) 0.394 (10.00) 0.300 (7.60) 0.292 (7.40) 0.512 (13.00) 0.496 (12.60) 20-Pin Cerdip Package (Q-20) 0.320 (8.13) 0.290 (7.37) 0.015 (0.38) 0.008 (0.20) 15 ° 0 ° 0.005 (0.13) MIN PIN 1 0.098 (2.49) MAX 0.310 (7.87) 0.220 (5.59) 10 11 1 20 1.060 (26.92) MAX 0.200 (5.08) MAX 0.023 (0.58) 0.014 (0.36) 0.200 (5.08) 0.125 (3.18) 0.100 (2.54) BSC 0.070 (1.78) 0.030 (0.76) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.150 (3.81) MIN SEATING PLANE |