| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AD698 Fiches technique(PDF) 12 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD698 Fiches technique(HTML) 12 Page - Analog Devices |
|
12 / 12 page ![]() REV. B –12– AD698 OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). 24-Pin Cerdip (Wide) 0.620 (15.75) 0.590 (15.00) 0.015 (0.38) 0.008 (0.20) 15 ° 0 ° 1.280 (32.51) MAX 0.200 (5.08) MAX 0.023 (0.58) 0.014 (0.36) 0.200 (5.08) 0.125 (3.18) 0.100 (2.54) BSC 0.070 (1.78) 0.030 (0.76) 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 0.150 (3.81) MIN SEATING PLANE 0.005 (0.13) MIN PIN 1 1 24 0.098 (2.49) MAX 0.610 (15.5) 0.520 (13.2) 12 13 28-Pin PLCC 0.048 (1.21) 0.042 (1.07) 0.456 (11.58) 0.450 (11.43) SQ 0.495 (12.57) 0.485 (12.32) SQ 0.048 (1.21) 0.042 (1.07) 0.050 (1.27) BSC 26 4 TOP VIEW 25 19 12 11 PIN 1 IDENTIFIER 5 18 0.020 (0.50) R 0.032 (0.81) 0.026 (0.66) 0.021 (0.53) 0.013 (0.33) 0.056 (1.42) 0.042 (1.07) 0.025 (0.63) 0.015 (0.38) 0.180 (4.57) 0.165 (4.19) 0.430 (10.92) 0.390 (9.91) 0.110 (2.79) 0.085 (2.16) 0.040 (1.01) 0.025 (0.64) |