| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
AD621 Fiches technique(PDF) 16 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD621 Fiches technique(HTML) 16 Page - Analog Devices |
|
16 / 16 page ![]() AD621 REV. B –16– OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). Plastic DIP (N-8) Package 0.125 (3.18) MIN 0.165 0.01 (4.19 0.25) 0.39 (9.91) MAX 0.25 (6.35) 4 5 8 1 0.035 0.01 (0.89 0.25) 0.018 0.003 (0.46 0.08) 0.30 (7.62) REF 0 - 15 0.10 (2.54) TYP 0.011 0.003 (4.57 0.76) SEATING PLANE 0.31 (7.87) 0.18 0.03 (4.57 0.76) 0.033 (0.84) NOM Cerdip (Q-8) Package 0.005 (0.13) MIN 0.055 (1.4) MAX 0.405 (10.29) MAX 0.150 (3.81) MIN 0.200 (5.08) MAX 0.310 (7.87) 0.220 (5.59) 0.070 (1.78) 0.030 (0.76) 0.200 (5.08) 0.125 (3.18) 0.023 (0.58) 0.014 (0.36) 0.320 (8.13) 0.290 (7.37) 0 - 15 0.015 (0.38) 0.008 (0.20) 0.100 (2.54) BSC SEATING PLANE 0.060 (1.52) 0.015 (0.38) 4 1 5 8 SOIC (R-8) Package 0.181 (4.60) 0.205 (5.20) 0.020 (0.50) 0.045 (1.15) 0.007 (0.18) 0.015 (0.38) 0.100 (2.59) 0.094(2.39) 0.004 (0.10) 0.010 (0.25) 1 4 5 8 0.188 (4.77) 0.198 (5.03) 0.150 (3.80) 0.158 (4.00) 0.228 (5.80) 0.244 (6.200) 0.014 (0.36) 0.018 (0.46) 0.050 (1.27) TYP |