Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

GWKALRB3.EM Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH

No de pièce GWKALRB3.EM
Description  SOLERIQ E 45
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

GWKALRB3.EM Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH

  GWKALRB3.EM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH GWKALRB3.EM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH GWKALRB3.EM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH GWKALRB3.EM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH GWKALRB3.EM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH GWKALRB3.EM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH GWKALRB3.EM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH GWKALRB3.EM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH GWKALRB3.EM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 17 page
background image
2012-04-10 Preliminary Data
2
Draft Version 0.0
GW KALRB3.EM
Ordering Information
Bestellinformation
Type
Color Temperature Luminous Flux
1)
page 17
Ordering Code
Typ
Farbtemperatur
Lichtstrom
1) Seite 17
Bestellnummer
I
F = 880 mA
(K)
Φ
V(lm)
GW KALRB3.EM-TSTU-27H4
2700
3590 ... 4500
Q65111A2521
GW KALRB3.EM-TSTU-30H4
3000
3590 ... 4500
Q65111A2522
GW KALRB3.EM-TUUQ-40H4
4000
4190 ... 5200
Q65111A2523
GW KALRB3.EM-TUUQ-50H4
5000
4190 ... 5200
Q65111A2524
GW KALRB3.EM-TUUQ-57H4
5700
4190 ... 5200
Q65111A2525
GW KALRB3.EM-TUUQ-65H4
6500
4190 ... 5200
Q65111A2526
Note:
The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page for explanation). Only one group will be
shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW KALRB3.EM-TUUQ-40H4 means that only one
group TU, UP, UQ will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.
In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing
unit. GW KALRB3.EM-TUUQ-40H4 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page In order to ensure availability,
single color chromaticity groups groups will not be orderable (see page for explanation).
Anm.:
Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite für
nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW KALRB3.EM-TUUQ-40H4 bedeutet,
dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen TU, UP, UQ enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne
Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.
Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe
geliefert. Z.B. GW KALRB3.EM-TUUQ-40H4 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite für
nähere Informationen). GW KALRB3.EM-TUUQ-40H4 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um
die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17