| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
GWKAJRB2.EM Fiches technique(PDF) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GWKAJRB2.EM Fiches technique(HTML) 2 Page - OSRAM GmbH |
|
2 / 17 page ![]() 2012-04-10 Preliminary Data 2 Draft Version 0.0 GW KAJRB2.EM Ordering Information Bestellinformation Type Color Temperature Luminous Flux 1) page 17 Ordering Code Typ Farbtemperatur Lichtstrom 1) Seite 17 Bestellnummer I F = 600 mA (K) Φ V(lm) GW KAJRB2.EM-STTQ-27H4 2700 2400 ... 3300 Q65111A2515 GW KAJRB2.EM-SUTQ-30H4 3000 2590 ... 3300 Q65111A2516 GW KAJRB2.EM-TPTR-40H4 4000 2800 ... 3590 Q65111A2517 GW KAJRB2.EM-TPTR-50H4 5000 2800 ... 3590 Q65111A2518 GW KAJRB2.EM-TPTR-57H4 5700 2800 ... 3590 Q65111A2519 GW KAJRB2.EM-TPTR-65H4 6500 2800 ... 3590 Q65111A2520 Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page for explanation). Only one group will be shipped on each packing unit (there will be no mixing of two groups on each packing unit). E. g. GW KAJRB2.EM-TPTR-40H4 means that only one group TP, TQ, TR will be shippable for any packing unit. In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable. In a similar manner for colors where color chromaticity coordinate groups are measured and binned, single groups will be shipped on any one packing unit. GW KAJRB2.EM-TPTR-40H4 means that the device will be shipped within the specified limits as stated on page In order to ensure availability, single color chromaticity groups groups will not be orderable (see page for explanation). Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen Helligkeitsgruppen (siehe Seite für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Verpackungseinheit geliefert. Z. B. GW KAJRB2.EM-TPTR-40H4 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Helligkeitsgruppen TP, TQ, TR enhalten ist. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden. Gleiches gilt für die Farben, bei denen Farbortgruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Verpackungseinheit wird nur eine Farbortgruppe geliefert. Z.B. GW KAJRB2.EM-TPTR-40H4 bedeutet, dass in einer Verpackungseinheit nur eine der Farbortgruppen enthalten ist (siehe Seite für nähere Informationen). GW KAJRB2.EM-TPTR-40H4 bedeutet, dass das Bauteil innerhalb der auf Seite spezifizierten Grenzen geliefert wird. Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Farbortgruppen nicht bestellt werden. |