| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
M24256-DF Fiches technique(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M24256-DF Fiches technique(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 41 page ![]() M24256-BW M24256-BR M24256-BF M24256-DR M24256-DF List of figures Doc ID 6757 Rev 28 5/41 List of figures Figure 1. Logic diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Figure 2. 8-pin package connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Figure 3. WLCSP connections for the M24256-DFCS6TP/K (top view, marking side, with balls on the underside) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Figure 4. Device select code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Figure 5. Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Figure 6. I2C bus protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Figure 7. Write mode sequences with WC = 0 (data write enabled) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Figure 8. Write mode sequences with WC = 1 (data write inhibited) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Figure 9. Write cycle polling flowchart using ACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Figure 10. Read mode sequences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Figure 11. AC measurement I/O waveform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Figure 12. Maximum Rbus value versus bus parasitic capacitance (Cbus) for an I2C bus at maximum frequency fC = 400 kHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Figure 13. Maximum Rbus value versus bus parasitic capacitance Cbus) for an I2C bus at maximum frequency fC = 1MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Figure 14. AC waveforms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Figure 15. TSSOP8 – 8-lead thin shrink small outline, package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Figure 16. SO8N – 8 lead plastic small outline, 150 mils body width, package outline . . . . . . . . . . . . 34 Figure 17. UFDFPN8 (MLP8) - 8-lead ultra thin fine pitch dual flat no lead, package outline . . . . . . . 35 Figure 18. M24256-DFCS6TP/K, WLCSP 8-bump wafer-level chip scale package outline . . . . . . . . 36 |