Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SRI2K Fiches technique(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

No de pièce SRI2K
Description  13.56 MHz short-range contactless memory chip with 2048-bit EEPROM and anticollision functions
PDF  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

SRI2K Fiches technique(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  SRI2K Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics SRI2K Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics SRI2K Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics SRI2K Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics SRI2K Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics SRI2K Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics SRI2K Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics SRI2K Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics SRI2K Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 45 page
background image
SRI2K
Contents
Doc ID 15779 Rev 3
3/45
6.6
Deactivated state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
7
Anticollision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
7.1
Description of an anticollision sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
8
SRI2K commands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
8.1
Initiate() command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
8.2
Pcall16() command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
8.3
Slot_marker(SN) command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
8.4
Select(Chip_ID) command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
8.5
Completion() command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
8.6
Reset_to_inventory() command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
8.7
Read_block(Addr) command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
8.8
Write_block (Addr, Data) command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
8.9
Get_UID() command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
8.10
Power-on state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
9
Maximum rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
10
DC and ac parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
11
Part numbering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Appendix A
ISO-14443 Type B CRC calculation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Appendix B
SRI2K command summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
12
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45