Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SF2182D Fiches technique(PDF) 3 Page - RF Monolithics, Inc

No de pièce SF2182D
Description  140 MHz SAW Filter
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  RFM [RF Monolithics, Inc]
Site Internet  http://www.rfm.com
Logo RFM - RF Monolithics, Inc

SF2182D Fiches technique(HTML) 3 Page - RF Monolithics, Inc

  SF2182D Datasheet HTML 1Page - RF Monolithics, Inc SF2182D Datasheet HTML 2Page - RF Monolithics, Inc SF2182D Datasheet HTML 3Page - RF Monolithics, Inc SF2182D Datasheet HTML 4Page - RF Monolithics, Inc SF2182D Datasheet HTML 5Page - RF Monolithics, Inc SF2182D Datasheet HTML 6Page - RF Monolithics, Inc SF2182D Datasheet HTML 7Page - RF Monolithics, Inc SF2182D Datasheet HTML 8Page - RF Monolithics, Inc SF2182D Datasheet HTML 9Page - RF Monolithics, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 14 page
background image
www.RFM.com E-mail: info@rfm.com
Page 3 of 14
©2010 by RF Monolithics, Inc.
SF2182D - 5/28/10
5
6
1
3
2
S F 2 1 8 2 D
1 0 p F
S F 2 1 8 2 D S i n g l e - e n d e d T e s t C i r c u i t
2 0 0 n H
1 1 0 n H
4
7
8
1 0 p F
CH1
S21
DEL
50 ns/
REF 394. 5 ns
CENTER
140 . 000
0 00
MHz
SP AN
150 . 000
0 00
M Hz
Cor
Sm o
CH3
S21
L OG
2 d B/
REF -1 3.48 dB
Cor
CH2 TARGET V ALUE NOT FOUND
25 Nov 2009 10:48:26
2
3
3 : -8 . 9179
ns
40 . 00 0
000
MHz
REF=2
CH1
Marke rs
me an
: 3 92 . 57
ns
s . de v
: 3 . 36 45
ns
p-p
: 15 . 991
ns
2
3
3 : . 412 50
dB
40 . 00 0
000
MHz
REF=2
CH3
Marke rs
mean
: -13
. 82 5
dB
s . de v
: . 16 610
dB
p-p
: . 7961 0
dB
Full



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com