Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SF2181D Fiches technique(PDF) 7 Page - RF Monolithics, Inc

No de pièce SF2181D
Description  140 MHz SAW Filter
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  RFM [RF Monolithics, Inc]
Site Internet  http://www.rfm.com
Logo RFM - RF Monolithics, Inc

SF2181D Fiches technique(HTML) 7 Page - RF Monolithics, Inc

Back Button SF2181D Datasheet HTML 3Page - RF Monolithics, Inc SF2181D Datasheet HTML 4Page - RF Monolithics, Inc SF2181D Datasheet HTML 5Page - RF Monolithics, Inc SF2181D Datasheet HTML 6Page - RF Monolithics, Inc SF2181D Datasheet HTML 7Page - RF Monolithics, Inc SF2181D Datasheet HTML 8Page - RF Monolithics, Inc SF2181D Datasheet HTML 9Page - RF Monolithics, Inc SF2181D Datasheet HTML 10Page - RF Monolithics, Inc SF2181D Datasheet HTML 11Page - RF Monolithics, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
www.RFM.com E-mail: info@rfm.com
Page 7 of 11
©2009-2010 by RF Monolithics, Inc.
SF2181D - 2/16/10
SF2181D, Using Matching Network D
CH1
S 11
1 U FS
CENTR
14 0 . 000
M Hz
SPA N
120
. 0 00
M Hz
Cor
CH2
S2 1
LO G
10 dB/
RE F -10.0 8 d B
CENTER
140
. 0 00
00 0
MHz
SPAN
1 20 . 00 0
000
M Hz
Cor
CH3
S2 2
1 U FS
CENTR
140
. 0 00
MHz
SPAN
1 20 . 000
MHz
Cor
2 Mar 2009 16:31:45
1
1: 53 . 99 8
14 . 09 4
16 . 0 22
nH
140
. 0 00
00 0
MHz
1
2
3
4
1 : 0 . 000 0
dB
0 . 000
000
MHz
Max
REF=1
CH2
M arkers
BW :
27 . 7 849 17
MHz
cent
:
139
. 939 26 0
M Hz
Q: 5 . 0 365
1 _ loss
: -9 . 99 63
dB
CH2 PASS
1
1: 4 4 . 17 8
11 . 346
12 . 8 98
nH
140 . 00 0
000
M Hz
SF2 181DScaleBB
Full
Full
CH1
S2 1
DEL
50 ns/
RE F 400 n s
C
Sm o
CH3
S2 1
LO G
2 d B/
RE F -8 dB
CENTER
140
. 000
000
MHz
SPAN
40 . 000
000
MHz
C
2 Mar 2009 16:36:13
1
2
3
2 : -1 5
. 71 7
ns
2 2 . 000
0 00
M Hz
REF= 3
CH1
M arkers
me an
: 3 15
. 12
n s
s . dev
: 5 . 0503
ns
p-p
: 2 2 . 0 30
n s
1
2
3
3 : - . 68400
dB
2 2 . 000
000
M Hz
REF= 2
CH3
M arkers
m ean
: -10
. 458
d B
s . dev
: . 1 6230
dB
p-p
: . 73 120
d B
Balance t o Balan ce
Full



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com