| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SPC56EC64L7 Fiches technique(PDF) 41 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPC56EC64L7 Fiches technique(HTML) 41 Page - STMicroelectronics |
|
41 / 118 page ![]() SPC564Bxx - SPC56ECxx Package pinouts and signal descriptions Doc ID 17478 Rev 4 41/118 PJ[8] PCR[152] AF0 AF1 AF2 AF3 — GPIO[152] — — — ADC0_S[31] SIUL — — — ADC_0 I/O — — — I S Tristate — 110 P15 PJ[9] PCR[153] AF0 AF1 AF2 AF3 — GPIO[153] — — — ADC1_S[8] SIUL — — — ADC_1 I/O — — — I STristate — 68 P5 PJ[10] PCR[154] AF0 AF1 AF2 AF3 — GPIO[154] — — — ADC1_S[9] SIUL — — — ADC_1 I/O — — — I STristate — 67 T5 PJ[11] PCR[155] AF0 AF1 AF2 AF3 — GPIO[155] — — — ADC1_S[10] SIUL — — — ADC_1 I/O — — — I STristate — 60 R3 PJ[12] PCR[156] AF0 AF1 AF2 AF3 — GPIO[156] — — — ADC1_S[11] SIUL — — — ADC_1 I/O — — — I STristate — 59 T1 PJ[13] PCR[157] AF0 AF1 AF2 AF3 — — — — GPIO[157] — CS1_7 — CAN4RX ADC1_S[12] CAN1RX WKPU[31] SIUL — DSPI_7 — FlexCAN_4 ADC_1 FlexCAN_1 WKPU I/O — O — I I I I STristate — 65 N5 PJ[14] PCR[158] AF0 AF1 AF2 AF3 GPIO[158] CAN1TX CAN4TX CS2_7 SIUL FlexCAN_1 FlexCAN_4 DSPI_7 I/O O O O M/S Tristate — 64 T4 Table 5. Functional port pin descriptions (continued) Port pin PCR Function Pin number |