| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
XC6421 Fiches technique(PDF) 9 Page - Torex Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
XC6421 Fiches technique(HTML) 9 Page - Torex Semiconductor |
|
9 / 25 page ![]() 9/25 XC6421 シリーズ 1. 一時的、過渡的な電圧降下および電圧上昇等の現象について。 絶対最大定格を超える場合には、劣化または破壊する可能性があります。 2. 配線のインピーダンスが高い場合、出力電流によるノイズの回り込みや位相ずれを起こしやすくなり動作が 不安定になることがあります。 特に VIN および VSS の配線は十分強化してください。 3. 入力コンデンサ(CIN)、出力コンデンサ(CL)はできるだけ配線を短く IC の近くに配置してください。 4. 当社では製品の改善、信頼性の向上に努めております。 しかしながら、万が一のためにフェールセーフとなる設計およびエージング処理など、 装置やシステム上で十分な安全設計をお願いします。 ■使用上の注意 |