Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

STM8S207MBT3TR Fiches technique(PDF) 7 Page - STMicroelectronics

No de pièce STM8S207MBT3TR
Description  Performance line, 24 MHz STM8S 8-bit MCU, up to 128 KB Flash
PDF  103 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8S207MBT3TR Fiches technique(HTML) 7 Page - STMicroelectronics

Back Button STM8S207MBT3TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM8S207MBT3TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM8S207MBT3TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM8S207MBT3TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM8S207MBT3TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM8S207MBT3TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM8S207MBT3TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STM8S207MBT3TR Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STM8S207MBT3TR Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 103 page
background image
STM8S207xx, STM8S208xx
List of figures
Doc ID 14733 Rev 12
7/103
List of figures
Figure 1.
STM8S20xxx performance line block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Figure 2.
Flash memory organisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 3.
LQFP 80-pin pinout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Figure 4.
LQFP 64-pin pinout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Figure 5.
LQFP 48-pin pinout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Figure 6.
LQFP 44-pin pinout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Figure 7.
LQFP 32-pin pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Figure 8.
Memory map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Figure 9.
Supply current measurement conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Figure 10.
Pin loading conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Figure 11.
Pin input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Figure 12.
fCPUmax versus VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Figure 13.
External capacitor CEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Figure 14.
Typ. IDD(RUN) vs VDD, HSI RC osc, fCPU = 16 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Figure 15.
Typ. IDD(WFI) vs VDD, HSI RC osc, fCPU = 16 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Figure 16.
HSE external clock source . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Figure 17.
HSE oscillator circuit diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Figure 18.
Typical HSI frequency variation vs VDD at 4 temperatures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Figure 19.
Typical LSI frequency variation vs VDD @ 25 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Figure 20.
Typical VIL and VIH vs VDD @ 4 temperatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Figure 21.
Typical pull-up resistance vs VDD @ 4 temperatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Figure 22.
Typical pull-up current vs VDD @ 4 temperatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Figure 23.
Typ. VOL @ VDD = 5 V (standard ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Figure 24.
Typ. VOL @ VDD = 3.3 V (standard ports). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Figure 25.
Typ. VOL @ VDD = 5 V (true open drain ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Figure 26.
Typ. VOL @ VDD = 3.3 V (true open drain ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Figure 27.
Typ. VOL @ VDD = 5 V (high sink ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Figure 28.
Typ. VOL @ VDD = 3.3 V (high sink ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Figure 29.
Typ. VDD - VOH @ VDD = 5 V (standard ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Figure 30.
Typ. VDD - VOH @ VDD = 3.3 V (standard ports). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Figure 31.
Typ. VDD - VOH @ VDD = 5 V (high sink ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Figure 32.
Typ. VDD - VOH @ VDD = 3.3 V (high sink ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Figure 33.
Typical NRST VIL and VIH vs VDD @ 4 temperatures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Figure 34.
Typical NRST pull-up resistance vs VDD @ 4 temperatures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Figure 35.
Typical NRST pull-up current vs VDD @ 4 temperatures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Figure 36.
Recommended reset pin protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Figure 37.
SPI timing diagram - slave mode and CPHA = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Figure 38.
SPI timing diagram - slave mode and CPHA = 1(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Figure 39.
SPI timing diagram - master mode(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Figure 40.
Typical application with I2C bus and timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Figure 41.
ADC accuracy characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Figure 42.
Typical application with ADC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Figure 43.
80-pin low profile quad flat package (14 x 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Figure 44.
64-pin low profile quad flat package (14 x 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Figure 45.
64-pin low profile quad flat package (10 x 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Figure 46.
48-pin low profile quad flat package (7 x 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Figure 47.
44-pin low profile quad flat package (10 x 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Figure 48.
32-pin low profile quad flat package (7 x 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More