| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
Y-CONC-R406M-RJ2L-2000-C Fiches technique(PDF) 6 Page - YAMAHA CORPORATION |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Y-CONC-R406M-RJ2L-2000-C Fiches technique(HTML) 6 Page - YAMAHA CORPORATION |
|
6 / 42 page ![]() Description: IP67 protective transport cap for Y-ConCover-10-* / Y-ConCover-40-* IP67-Transportschutzabdeckung für Y-ConCover-10-* / Y-ConCover-40-* Part No.: Y-ConAS-21 Accessories TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN – MASSE IN MILLIMETER 5 IP67/68/69K Protected Components Description: IP67/68/69K metal cover EMI version for self-assembly with Y-Con plugs and cables, with Twist-Lock open and close mechanism, complete with latches, seals and terminator cap. Assembled EMI spring and additional EMI washer for improved EMI protection IP67/68/69K-Metallgehäuse EMV (Twist-Lock) mit Schraubverschluss zur Selbstmontage mit Y-Con Kabelsteckern und Kabeln, komplett mit Rasthaken, Dichtungen und Abschlusskappe. Assemblierte EMV Feder plus zusätzliche EMV Scheibe für verbesserten EMV Schutz Material: Body Die-cast zinc Gehäuse Seal FKM (Viton®) or HNBR Dichtung Fixing clips Stainless steel Rasthaken EMI Spring Phosphor Bronze EMV Feder EMI Washer Phosphor Bronze EMV Scheibe Specifications: Operating Temp.: Std. - 20°C ~ +120°C Betriebstemp. LT - 40°C ~ +120°C Part Number Low Temperature Type EMI Spring Y-ConCover-40-E No Yes Y-ConCover-40-LT-E Yes Yes Series Design Number No Mark = Std. LT = Low Temp. E = EMI Version Y-ConCover - 40 - ** - E Part Number (Details) Material: Body PE Gehäuse Colour Transparent white Farbe Specifications: Operating Temp.: -20°C ~+80°C Betriebstemp. EMI Spring (pre-assembled) EMI Washer (not assembled) Outline Dimensions |