Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SFH4244 Fiches technique(PDF) 7 Page - OSRAM GmbH

No de pièce SFH4244
Description  IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4244 Fiches technique(HTML) 7 Page - OSRAM GmbH

Back Button SFH4244 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH4244 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4244 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4244 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4244 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH4244 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH4244 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH4244 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH SFH4244 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
SFH 4244
2009-08-25
7
Empfohlenes Lötpaddesign
Reflow Löten
Recommended Solder Pad Design
Reflow Soldering
Maße in mm (inch) / Dimensions in mm (inch).
3.7 (0.146)
1.2 (0.047)
Cu-area > 16 mm
Cu-Fläche > 16 mm
Paddesign
for improved
heat dissipation
Wärmeableitung
für verbesserte
Padgeometrie
Lötstopplack
Solder resist
OHLPY965
2
2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com