Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SFH4240 Fiches technique(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

No de pièce SFH4240
Description  IR-Lumineszenzdiode (940 nm) mit hoher Ausgangsleistung
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  OSRAM [OSRAM GmbH]
Site Internet  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4240 Fiches technique(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

Back Button SFH4240 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH4240 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4240 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4240 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4240 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH4240 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH4240 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH4240 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH SFH4240 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 10 page
background image
2010-01-12
6
SFH 4240
Maßzeichnung
Package Outlines
Maße in mm (inch) / Dimensions in mm (inch).
Gehäuse / Package
Power TOPLED
®, klarer Verguss / Power TOPLED®, clear resin
Anschlussbelegung
Pin configuration
Kathode: abgeschrägte Ecke
Cathode: beveled edge
GPLY6084
0.7 (0.028)
0.9 (0.035)
1.7 (0.067)
2.1 (0.083)
0.12 (0.005)
0.18 (0.007)
0.4 (0.016)
0.6 (0.024)
2.6 (0.102)
3.0 (0.118)
2.1 (0.083)
2.3 (0.091)
Package marking
0.1 (0.004) (typ.)
0.6 (0.024)
0.8 (0.031)
AA
C
A
AC
A
A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com