| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SFH4233 Fiches technique(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SFH4233 Fiches technique(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH |
|
3 / 9 page ![]() SFH 4233 2010-05-18 3 Schaltzeiten, I e von 10% auf 90% und von 90% auf 10%, I F = 5 A, RL = 50 Ω Switching times, Ι e from 10% to 90% and from 90% to 10%, I F = 5 A, RL = 50 Ω t r / tf 8 / 14 ns Durchlassspannung Forward voltage I F = 1 A, tp = 100 µs I F = 5 A, tp = 100 µs V F V F 1.4 (< 1.8) 2.0 (< 2.9) V V Strahlstärke Radiant intensity I F = 1 A, tp = 100 μs I e 170 mW/sr Temperaturkoeffizient von I e bzw. Φe Temperature coefficient of I e or Φe I F = 1 A, tp = 10 ms TC I – 0.3 %/K Temperaturkoeffizient von V F Temperature coefficient of V F I F = 1 A, tp = 10 ms TC V – 2 mV/K Temperaturkoeffizient von λ Temperature coefficient of λ I F = 1 A, tp = 10 ms TCλ,centroid + 0.3 nm/K Kennwerte ( T A = 25 °C) Characteristics (cont’d) Bezeichnung Parameter Symbol Symbol Wert Value Einheit Unit |