Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

1T412 Fiches technique(PDF) 4 Page - Sony Corporation

No de pièce 1T412
Description  Variable Capacitance Diode
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  SONY [Sony Corporation]
Site Internet  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

1T412 Fiches technique(HTML) 4 Page - Sony Corporation

  1T412 Datasheet HTML 1Page - Sony Corporation 1T412 Datasheet HTML 2Page - Sony Corporation 1T412 Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation 1T412 Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
SO N Y CO DE
EIAJ CO DE
JEDEC CO DE
PAC KAG E MATER IAL
LEAD TR EATM EN T
LEAD MATER IAL
PAC KAG E WEIGH T
EPO XY R ESIN
SO LD ER PLATING
C O PPER
b
c
0.8}0. 1
10KM AX
c
b
0.11}0. 005
0.3}0. 025
BASE METAL
0.11
|0. 01
0.3
|0. 02
WITH PLATING
{0. 05
{0. 05
M-290
0.002g
M-290
—4—
1T412
Package Outline
Unit : mm
Mark
X2
1
2
1 : Cathode
2 : Anode



Html Pages

1 2 3 4