| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SST58LD016 Fiches technique(PDF) 3 Page - Silicon Storage Technology, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SST58LD016 Fiches technique(HTML) 3 Page - Silicon Storage Technology, Inc |
|
3 / 40 page ![]() Data Sheet ATA-Disk Chip SST58SD008 / 016 / 024 / 032 / 048 / 064 / 096 / 128 / 192 SST58LD008 / 016 / 024 / 032 / 048 / 064 / 096 / 128 / 192 3 ©2001 Silicon Storage Technology, Inc. S71167-05-000 9/01 391 3.2 ATA-Disk Chip Command Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.2.1 ATA-Disk Chip Command Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.2.1.1 Check Power Mode - 98H or E5H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3.2.1.2 Execute Drive Diagnostic - 90H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3.2.1.3 Format Track - 50H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.2.1.4 Identify Drive - ECH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.2.1.4.1 General Configuration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.2.1.4.2 Default Number of Cylinders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.2.1.4.3 Default Number of Heads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.2.1.4.4 Default Number of Sectors per Track . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.2.1.4.5 Number of Sectors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.2.1.4.6 Memory Serial Number. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.2.1.4.7 Buffer Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.2.1.4.8 Buffer Size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.2.1.4.9 ECC Count . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.2.1.4.10 Firmware Revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.2.1.4.11 Model Number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.2.1.4.12 Read/Write Multiple Sector Count . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.2.1.4.13 Capabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.2.1.4.14 PIO Data Transfer Cycle Timing Mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3.2.1.4.15 Translation Parameters Valid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3.2.1.4.16 Current Number of Cylinders, Heads, Sectors/Track . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3.2.1.4.17 Current Capacity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3.2.1.4.18 Multiple Sector Setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3.2.1.4.19 Total Sectors Addressable in LBA Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3.2.1.4.20 Advanced PIO Data Transfer Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3.2.1.4.21 Minimum PIO Transfer Cycle Time Without Flow Control . . . . . . . . . . . . . . . 24 3.2.1.4.22 Minimum PIO Transfer Cycle Time With IORDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3.2.1.5 Idle - 97H or E3H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 3.2.1.6 Idle Immediate - 95H or E1H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.2.1.7 Initialize Drive Parameters - 91H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.2.1.8 Read Buffer - E4H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.2.1.9 Read Multiple - C4H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.2.1.10 Read Long Sector - 22H or 23H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3.2.1.11 Read Sectors - 20H or 21H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3.2.1.12 Read Verify Sector(s) - 40H or 41H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3.2.1.13 Recalibrate - 1XH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3.2.1.14 Seek - 7XH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3.2.1.15 Set Features - EFH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3.2.1.16 Set Multiple Mode - C6H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3.2.1.17 Set Sleep Mode - 99H or E6H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3.2.1.18 Standby - 96H or E2H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3.2.1.19 Standby Immediate - 94H or E0H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3.2.1.20 Write Buffer - E8H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3.2.1.21 Write Long Sector - 32H or 33H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3.2.1.22 Write Multiple Command - C5H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3.2.1.23 Write Sector(s) - 30H or 31H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.2.1.24 Write Verify - 3CH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.2.2 Error Posting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 |