| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SST48CF032-C1 Fiches technique(PDF) 3 Page - Silicon Storage Technology, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SST48CF032-C1 Fiches technique(HTML) 3 Page - Silicon Storage Technology, Inc |
|
3 / 60 page ![]() Data Sheet CompactFlash Card SST48CF008 / 016 / 024 / 032 / 048 / 064 / 096 / 128 / 192 / 256 3 ©2001 Silicon Storage Technology, Inc. S71125-03-000 9/01 375 3.0 SOFTWARE INTERFACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3.1 CF-ATA Drive Register Set Definition and Protocol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3.1.1 I/O Primary and Secondary Address Configurations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 3.1.2 Contiguous I/O Mapped Addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3.1.3 Memory Mapped Addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3.1.4 True IDE Mode Addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.1.5 CF-ATA Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.1.5.1 Data Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 3.1.5.2 Error Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3.1.5.3 Feature Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3.1.5.4 Sector Count Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3.1.5.5 Sector Number (LBA 7-0) Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3.1.5.6 Cylinder Low (LBA 15-8) Register. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3.1.5.7 Cylinder High (LBA 23-16) Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3.1.5.8 Drive/Head (LBA 27-24) Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.1.5.9 Status & Alternate Status Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.1.5.10 Device Control Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 3.1.5.11 Card (Drive) Address Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.2 CF-ATA Command Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.2.1 CF-ATA Command Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 3.2.1.1 Check Power Mode - 98H or E5H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.2.1.2 Execute Drive Diagnostic - 90H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.2.1.3 Erase Sector(s) - C0H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.2.1.4 Format Track - 50H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.2.1.5 Identify Drive - ECH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3.2.1.5.1 General Configuration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.2.1.5.2 Default Number of Cylinders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.2.1.5.3 Default Number of Heads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.2.1.5.4 Number of Unformatted Bytes per Track . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.2.1.5.5 Number of Unformatted Bytes per Sector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.2.1.5.6 Default Number of Sectors per Track . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.2.1.5.7 Number of Sectors per Card. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.2.1.5.8 Memory Card Serial Number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.2.1.5.9 Buffer Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.2.1.5.10 Buffer Size . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.2.1.5.11 ECC Count . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.2.1.5.12 Firmware Revision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.2.1.5.13 Model Number . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.2.1.5.14 Read/Write Multiple Sector Count . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.2.1.5.15 Capabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.2.1.5.16 PIO Data Transfer Cycle Timing Mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.2.1.5.17 Translation Parameters Valid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.2.1.5.18 Current Number of Cylinders, Heads, Sectors/Track . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.2.1.5.19 Current Capacity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.2.1.5.20 Multiple Sector Setting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.2.1.5.21 Advanced PIO Data Transfer Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.2.1.5.22 Minimum PIO Transfer Cycle Time Without Flow Control . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.2.1.5.23 Minimum PIO Transfer Cycle Time With IORDY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.2.1.5.24 Total Sectors Addressable in LBA Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.2.1.6 Idle - 97H or E3H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.2.1.7 Idle Immediate - 95H or E1H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 |