Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

Y-CONC-R402S-RJ2L-2000-A Fiches technique(PDF) 24 Page - YAMAHA CORPORATION

No de pièce Y-CONC-R402S-RJ2L-2000-A
Description  IP67/68/69K Protected Components
PDF  42 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  YAMAHA [YAMAHA CORPORATION]
Site Internet  http://www.yamaha.com
Logo YAMAHA - YAMAHA CORPORATION

Y-CONC-R402S-RJ2L-2000-A Fiches technique(HTML) 24 Page - YAMAHA CORPORATION

Back Button Y-CONC-R402S-RJ2L-2000-A Datasheet HTML 20Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-R402S-RJ2L-2000-A Datasheet HTML 21Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-R402S-RJ2L-2000-A Datasheet HTML 22Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-R402S-RJ2L-2000-A Datasheet HTML 23Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-R402S-RJ2L-2000-A Datasheet HTML 24Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-R402S-RJ2L-2000-A Datasheet HTML 25Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-R402S-RJ2L-2000-A Datasheet HTML 26Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-R402S-RJ2L-2000-A Datasheet HTML 27Page - YAMAHA CORPORATION Y-CONC-R402S-RJ2L-2000-A Datasheet HTML 28Page - YAMAHA CORPORATION Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 42 page
background image
TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN – MASSE IN MILLIMETER
23
Description:
1-step crimp tool for all Y-Con RJ45 plugs.
Crimps all contacts and fixes the square crimp in one action
Einstufige Crimpzange für alle Y-Con RJ45 Stecker.
Crimpt alle Kontakte und die quadratische
Zugentlastung in einem Arbeitsgang
Description:
Cable stripping tool with adjustable blades
Abisolierwerkzeug für die Kabelummantelung
mit verstellbaren Klingen
Description:
Cable-to-Plug assembly tool
Hilfswerkzeug für die Steckermontage
Part Number Y-ConTool-20
Part Number Y-ConTool-11
Part Number Y-ConTool-30
For assembly instructions please see our web site under:
 Products - Y-Con Industrial Series - Assembly Instructions
(including films and the PDF file www.yamaichi.de/fdhtml/442_fdhtml/crimptool11.pdf)
Montageanleitungen stehen auf unserer Website zur Verfügung unter:
 Products - Y-Con Industrial Series - Assembly Instructions
(mit Filmen sowie der PDF-Datei www.yamaichi.de/fdhtml/442_fdhtml/crimptool11.pdf)
Assembly Tools



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42