| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SP802RCN Fiches technique(PDF) 18 Page - Sipex Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SP802RCN Fiches technique(HTML) 18 Page - Sipex Corporation |
|
18 / 20 page ![]() SP690T/S/R DS/10 SP690T/S/R, 802/T/S/R, 804T/S/R, 805T/S/R Low Power Microprocessor Supervisory © Copyright 2000 Sipex Corporation 18 D EH PACKAGE: PLASTIC SMALL OUTLINE (SOIC) (NARROW) DIMENSIONS (Inches) Minimum/Maximum (mm) 8–PIN A A1 Ø L B e h x 45° A A1 B D E e H h L Ø 0.053/0.069 (1.346/1.748) 0.004/0.010 (0.102/0.249 0.014/0.019 (0.35/0.49) 0.189/0.197 (4.80/5.00) 0.150/0.157 (3.802/3.988) 0.050 BSC (1.270 BSC) 0.228/0.244 (5.801/6.198) 0.010/0.020 (0.254/0.498) 0.016/0.050 (0.406/1.270) 0°/8° (0°/8°) 14–PIN 0.053/0.069 (1.346/1.748) 0.004/0.010 (0.102/0.249) 0.013/0.020 (0.330/0.508) 0.337/0.344 (8.552/8.748) 0.150/0.157 (3.802/3.988) 0.050 BSC (1.270 BSC) 0.228/0.244 (5.801/6.198) 0.010/0.020 (0.254/0.498) 0.016/0.050 (0.406/1.270) 0°/8° (0°/8°) 16–PIN 0.053/0.069 (1.346/1.748) 0.004/0.010 (0.102/0.249) 0.013/0.020 (0.330/0.508) 0.386/0.394 (9.802/10.000) 0.150/0.157 (3.802/3.988) 0.050 BSC (1.270 BSC) 0.228/0.244 (5.801/6.198) 0.010/0.020 (0.254/0.498) 0.016/0.050 (0.406/1.270) 0°/8° (0°/8°) |