| Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
SP333CT Fiches technique(PDF) 11 Page - Sipex Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SP333CT Fiches technique(HTML) 11 Page - Sipex Corporation |
|
11 / 13 page ![]() 11 TGoddard/SP333/9617R0 SP333 RS-232/AppleTalk Programmable Transceiver © Copyright 2000 Sipex Corporation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 TI3 TXEN RXEN TX3 VCC TX1 TX2 GND C1+ V+ C2+ C1- C2- V- SP333 TI2 TI1 SD RS-232/Mac RI5 RX5 RX4 RX3 RX2 RX1 RI4 RI3 RI2 RI1 +5V 5 0V V CC 25 9 12 10 0.1 µF 0.1 µF 14 26 11 13 0.1 µF 0.1 µF Shutdown RS-232/MacMode TI1 TX1 27 6 T1 TI2 TX2 28 7 T2 TI3 TX3 1 4 T3 RX1 RI1 19 15 R1 RX2 RI2 20 16 R2 RX3 RI3 21 17 R3 RX4 RI4 22 18 R4 RX5 RI5 23 24 R5 RXEN GND 3 8 +5V 5 V CC 25 9 12 10 0.1 µF 0.1 µF 14 26 11 13 0.1 µF 0.1 µF C2- C2+ V+ V- Shutdown RS-232/MacMode TI1 TX1 27 6 T1 TXEN TX2 2 7 TI3 TX3 1 4 T3 RX1 19 R1 RI2 16 R3 RX3 RI3 21 17 RX5 RI5 23 24 R5 GND 3 8 RI1 15 PC Mode (RS-232) Mac Mode (AppleTalk) +5V SP333 SP333 C2- C2+ V+ V- RXEN SP333 PIN CONFIGURATION SP333 TYPICAL OPERATING CIRCUIT |