Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

EDS2-1G Fiches technique(PDF) 7 Page - Fuji Electric

No de pièce EDS2-1G
Description  J,E,K Type THERMOCOUPLES FOR GENERAL USE
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  FUJI [Fuji Electric]
Site Internet  http://www.fujielectric.co.jp/eng/fdt/scd
Logo FUJI - Fuji Electric

EDS2-1G Fiches technique(HTML) 7 Page - Fuji Electric

Back Button EDS2-1G Datasheet HTML 2Page - Fuji Electric EDS2-1G Datasheet HTML 3Page - Fuji Electric EDS2-1G Datasheet HTML 4Page - Fuji Electric EDS2-1G Datasheet HTML 5Page - Fuji Electric EDS2-1G Datasheet HTML 6Page - Fuji Electric EDS2-1G Datasheet HTML 7Page - Fuji Electric EDS2-1G Datasheet HTML 8Page - Fuji Electric EDS2-1G Datasheet HTML 9Page - Fuji Electric EDS2-1G Datasheet HTML 10Page - Fuji Electric  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image

Screw-in type
Flange type
Note:Dimension"A"incaseofscrew-intype
Dimension"A"
Forlow
temp.
Forhigh
temp.
150mm
50mm
Fig.5
A
B
D
FT
Fig.6
A
B
D
FT
Fig.7
A
B
D
FT
1
2
3
6
7
8
A
F
S
W
T
23-•••
M
M
1
2
3
6
7
8
A
F
S
W
T
13-•••
M
1
2
3
6
7
8
A
F
S
W
T
43-•••
Fig.3
A
B
D
FT
Fig.4
A
B
D
FT
1
2
3
6
7
8
F
J
A
F
S
W
T
83-•••
1
2
3
6
7
8
F
J
A
F
S
W
T
73-•••



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fiches technique Télécharger

Go To PDF Page


Lien URL



ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Lien vers la fiche technique    |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com