Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

LIS35DETR Fiches technique(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

No de pièce LIS35DETR
Description  MEMS motion sensor 3-axis - ±2g/±8g smart digital output ?쐏iccolo??accelerometer
PDF  39 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Fabricant  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Site Internet  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LIS35DETR Fiches technique(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  LIS35DETR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics LIS35DETR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics LIS35DETR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LIS35DETR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LIS35DETR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LIS35DETR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LIS35DETR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LIS35DETR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LIS35DETR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 39 page
background image
List of tables
LIS35DE
4/39
Doc ID 15594 Rev 1
List of tables
Table 1.
Device summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Table 2.
Pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Table 3.
Mechanical characteristics @ Vdd=2.5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Table 4.
Electrical characteristics @ Vdd=2.5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Table 5.
SPI slave timing values. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Table 6.
I2C slave timing values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Table 7.
Absolute maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Table 8.
Serial interface pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 9.
Serial interface pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Table 10.
SAD+Read/Write patterns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 11.
Transfer when Master is writing one byte to slave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Table 12.
Transfer when Master is writing multiple bytes to slave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Table 13.
Transfer when Master is receiving (reading) one byte of data from slave . . . . . . . . . . . . . 18
Table 14.
Transfer when Master is receiving (reading) multiple bytes of data from slave . . . . . . . . . 18
Table 15.
Transfer when Master is receiving (reading) multiple bytes of data from slave . . . . . . . . . 18
Table 16.
Register address map. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Table 18.
CTRL_REG1 (20h) register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Table 19.
CTRL_REG2 (21h) register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Table 20.
CTRL_REG2 (21h) register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Table 21.
High pass filter cut-off frequency configuration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Table 22.
CTRL_REG3 [interrupt CTRL register] (22h) register. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Table 23.
CTRL_REG3 [interrupt CTRL register] (22h) register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Table 24.
Data signal on Int pad control bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Table 25.
STATUS_REG (27h) register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Table 26.
STATUS_REG (27h) register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Table 27.
OUT_X (29h) register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Table 28.
OUT_Y (2Bh) register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Table 29.
OUT_Z (2Dh) register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Table 30.
FF_WU_CFG_1 (30h) register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Table 31.
FF_WU_CFG_1 (30h) register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Table 32.
FF_WU_SRC_1 (31h) register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table 33.
FF_WU_SRC_1 (31h) register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table 34.
FF_WU_THS_1 (32h) register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table 35.
FF_WU_THS_1 (32h) register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Table 36.
FF_WU_DURATION_1 (33h) register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Table 37.
FF_WU_DURATION_1 (33h) register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Table 38.
FF_WU_CFG_2 (34h) register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Table 39.
FF_WU_CFG_2 (34h) register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Table 40.
FF_WU_SRC_2 (35h) register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Table 41.
FF_WU_SRC_2 (35h) register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Table 42.
FF_WU_THS_2 (36h) register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Table 43.
FF_WU_THS_2 (36h) register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Table 44.
FF_WU_DURATION_2 (37h) register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Table 45.
FF_WU_DURATION_2 (37h) register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Table 46.
CLICK_CFG (38h) register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Table 47.
CLICK_CFG (38h) register description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Table 48.
Click interrupt configurations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Table 49.
CLICK_SRC (39h) register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39